データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQAF16N25 データシート(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQAF16N25
部品情報  250V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQAF16N25 データシート(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQAF16N25 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQAF16N25 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQAF16N25 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQAF16N25 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQAF16N25 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQAF16N25 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQAF16N25 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQAF16N25 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 

     
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,-./.Ω, 0 
, 1-2//-2µ .3.0 
"  !"  //µ 4%(%(  5
6 %   7   # 


  





B,
 B>, 
,.+,6.'*+µ)
'*+


,
∆B,
$∆
B>, 
 
6.'*+µ)- '*7

+ ''

,$7
6
C:, 
,.'*+,,.+,


&
µ)
,.'++,.&'*7


&+
µ)
6
:B1>
,./+,,.+,


&++
)
6
:B1>-!
,./+,,.+,


&++
)
 
,
: , 
,.,6.'*+µ)
/ +

* +
,
-
  
- 
,.&+,6.< ')

+ &8
+ '/

   
,.*+,6.< ')

&<


 

6  
,.'*,,.+,
.& +D#


E'+
&'++


  

&E+
'*+


-!  

'/
/+

   

 
,.&'*,6.&<)
-.'*Ω


&3
(*


-

&(+
'E+


 

(*
&++


 

3*
&<+

F
 :
,.'++,6.&<)
,.&+,


'3
/*

F
: 

* 8


F
:

&*


     
6
A 


&' (
)
6
A9  


*+
)
,
 , 
,.+,6.&' ()


& *
,

-!- !
,.+,6.&<)
6$.&++)$µ

&E+


F
-!- !

& '

µ


同様の部品番号 - FQAF16N25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
FQAF16N25 ISC-FQAF16N25 Datasheet
421Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF16N25C FAIRCHILD-FQAF16N25C Datasheet
857Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FQAF16N25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDB33N25 FAIRCHILD-FDB33N25 Datasheet
688Kb / 2P
   250V N-Channel MOSFET
FQB9N25C FAIRCHILD-FQB9N25C Datasheet
869Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF8N25 FAIRCHILD-FQPF8N25 Datasheet
623Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF27N25 FAIRCHILD-FQPF27N25 Datasheet
765Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRF654B FAIRCHILD-IRF654B Datasheet
867Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
IRFP244B FAIRCHILD-IRFP244B Datasheet
688Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW634B FAIRCHILD-IRFW634B Datasheet
649Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW644B FAIRCHILD-IRFW644B Datasheet
685Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRF614B FAIRCHILD-IRF614B Datasheet
855Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
FQB8N25 FAIRCHILD-FQB8N25 Datasheet
593Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com