データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQAF34N20 データシート(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQAF34N20
部品情報  200V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQAF34N20 データシート(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQAF34N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQAF34N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQAF34N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQAF34N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQAF34N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQAF34N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQAF34N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQAF34N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
  

 
QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
        $ !
      % ! 
  

& '(%'))*+,) )-.Ω/*,0)*
& 1 2 3)4
& 12 ..4
&  
& 0))5! 
& 6!!$ " 
  
    
   




*
 * 
'))
*
6

2,'.74
'(
%
2,0))74
08 .
%
6

9 
 
:'
%
*
; * 
±()
*
<
 9 %! <
 
38)
=
6
%! 
 
'(
%
<
+!%! <
 
: .
=
!$
9>+ !!$
 
. .
*$
9
92,'.74
:.
?
"!'.7
) -3
?$7
 
+
..@0.)
7

A  
0$B . 
())
7





+θ 
 + = 

0 ('
7?
 + = %"

8)
7?
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"










同様の部品番号 - FQAF34N20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
FQAF34N20 ISC-FQAF34N20 Datasheet
420Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF34N20L FAIRCHILD-FQAF34N20L Datasheet
658Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FQAF34N20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com