データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRLML2803GPBF データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRLML2803GPBF
部品情報  Generation V Technology, Ultra Low On-Resistance, N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLML2803GPBF データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRLML2803GPBF_11 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLML2803GPBF_11 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLML2803GPBF_11 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLML2803GPBF_11 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLML2803GPBF_11 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLML2803GPBF_11 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLML2803GPBF_11 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLML2803GPBF_11 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
IRLML2803GPbF
www.irf.com
5
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Ambient
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
Fig 10b. Switching Time Waveforms
VDS
10V
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
VDD
RG
D.U.T.
+
-
Fig 9a. Basic Gate Charge Waveform
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
μF
50K
Ω
.2
μF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
QG
QGS
QGD
VG
Charge
10V
Fig 9b. Gate Charge Test Circuit
0.1
1
10
100
1000
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJA
A
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)


同様の部品番号 - IRLML2803GPBF_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLML2803GPBF IRF-IRLML2803GPBF Datasheet
247Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRLML2803GPBF_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7314PBF IRF-IRF7314PBF Datasheet
201Kb / 7P
   Generation V Technology, Ultra Low On-Resistance
IRLML2803TRPBF IRF-IRLML2803TRPBF Datasheet
230Kb / 8P
   Generation V Technology, Ultra Low On-Resistance
IRF7501PBF IRF-IRF7501PBF Datasheet
184Kb / 9P
   Generation V Technology Ulrtra Low On-Resistance
IRLML6302PBF IRF-IRLML6302PBF_07 Datasheet
285Kb / 8P
   technology, Ultra Low On-Resistance, P-Channel MOSFET
IRF7663PBF IRF-IRF7663PBF Datasheet
151Kb / 7P
   Trench Technology, Ultra Low On-Resistance, P-Channel MOSFET
IRF7331PBF IRF-IRF7331PBF_08 Datasheet
220Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance Dual N-Channel MOSFET
IRF7328PBF IRF-IRF7328PBF_10 Datasheet
175Kb / 8P
   Trench Technology Ultra Low On-Resistance
IRF5800 IRF-IRF5800_03 Datasheet
114Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance, P-Channel MOSFET
AUIRFS3206 IRF-AUIRFS3206 Datasheet
292Kb / 13P
   Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
IRF7380QPBF IRF-IRF7380QPBF_10 Datasheet
206Kb / 8P
   Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com