データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQAF9N50 データシート(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQAF9N50
部品情報  500V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQAF9N50 データシート(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQAF9N50 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQAF9N50 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQAF9N50 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQAF9N50 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQAF9N50 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQAF9N50 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQAF9N50 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQAF9N50 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)#*+,-./.Ω, 0 
+1/-2//-2µ .3.0 
"  !"  //µ 4%(%(  5
6 %   7   # 


 





C*
 C?* 
*,)*5,&()µ'
())


*
∆C*
6∆
C?* 
 
5,&()µ'+ &(7

) ((

*67
5
D<* 
*,())**,)*


/
µ'
*,8))*,/&(7


/)
µ'
5
<C0?
*,-)**,)*


/))
'
5
<C0?+!
*,-)**,)*


/))
'
 
*
< * 
*,*5,&()µ'
- )

( )
*
+
  
+ 
*,/)*5,- 9'

) (2
) %-

   
*,()*5,- 9'

9 ;


 

5  
*,&(**,)*
,/ )E#


//))
/8()


  

/9)
&/)


+!  

&)
-)

   

 
*,&()*5,; )'
+,&(Ω


&(
9)


+

;(
&))


 

((
/&)


 

9)
/-)

F
 <
*,8))*5,; )'
*,/)*


&2
-9

F
< 

% )


F
<

/& (


     
5
B 


% &
'
5
B:  


&;
'
*
 * 
*,)*5,% &'


/ 8
*

+!+ !
*,)*5,; )'
56,/))'6µ

-))


F
+!+ !

& &

µ


同様の部品番号 - FQAF9N50

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
FQAF9N50 ISC-FQAF9N50 Datasheet
328Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - FQAF9N50

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com