データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ADP170-1.8-EVALZ データシート(PDF) 10 Page - Analog Devices

部品番号 ADP170-1.8-EVALZ
部品情報  300 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulators
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADP170-1.8-EVALZ データシート(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button ADP170-1.8-EVALZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADP170-1.8-EVALZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADP170-1.8-EVALZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADP170-1.8-EVALZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADP170-1.8-EVALZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADP170-1.8-EVALZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADP170-1.8-EVALZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADP170-1.8-EVALZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADP170-1.8-EVALZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
ADP170/ADP171
Rev. B | Page 10 of 20
CH1 1.00V
CH2 10.0mV
M10.0µs A CH1
2.94V
1
2
T
39.3000%
VIN
VOUT
VOUT = 1.8V
CIN = COUT = 1µF
2.6V TO 3.6V INPUT VOLTAGE STEP,
2V/µs
Figure 23. Line Transient Response, Load Current = 1 mA
CH1 1.00V
CH2 10.0mV
B
W M10.0µs
A CH1
2.94V
1
2
T
39.3000µs
VOUT
VIN
2.6V TO 3.6V INPUT VOLTAGE STEP
2V/µs
VOUT = 1.8V
CIN = COUT = 1µF
Figure 24. Line Transient Response, Load Current = 300 mA


同様の部品番号 - ADP170-1.8-EVALZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cirrus Logic
ADP170-1.8-EVALZ APEX-ADP170-1.8-EVALZ Datasheet
1Mb / 10P
   Evaluation Kit
Rev A
More results

同様の説明 - ADP170-1.8-EVALZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
ADP172 AD-ADP172_V01 Datasheet
2Mb / 17P
   300 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator
Rev. F
ADP172 AD-ADP172_10 Datasheet
579Kb / 20P
   300 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator
REV. 0
ADP172_101 AD-ADP172_101 Datasheet
586Kb / 20P
   300 mA, Low Quiescent Current CMOS Linear Regulator
REV. B
ADP160 AD-ADP160_12 Datasheet
528Kb / 24P
   Ultralow Quiescent Current, 150 mA, CMOS Linear Regulators
Rev. G
ADP122ACPZ-2.6-R7 AD-ADP122ACPZ-2.6-R7 Datasheet
611Kb / 24P
   5.5 V Input, 300 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator
Rev. E
ADP122ACPZ-1.8-R7 AD-ADP122ACPZ-1.8-R7 Datasheet
611Kb / 24P
   5.5 V Input, 300 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator
Rev. E
ADP122 AD-ADP122 Datasheet
616Kb / 20P
   5.5 V Input, 300 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulator
REV. 0
ADP124ACPZ-1.8-R7 AD-ADP124ACPZ-1.8-R7 Datasheet
632Kb / 20P
   5.5 V Input, 500 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulators
REV. C
ADP124 AD-ADP124 Datasheet
676Kb / 20P
   5.5 V Input, 500 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulators
REV. 0
ADP125ACPZ-R7 AD-ADP125ACPZ-R7 Datasheet
632Kb / 20P
   5.5 V Input, 500 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulators
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com