データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼
品番検索
         詳細検索


BC847AE6327 データシート(Datasheet) 4 Page - Infineon Technologies AG

部品番号. BC847AE6327
部品情報  For AF input stages and driver applications
ダウンロード  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo 

 
 4 page
background image
2011-09-09
4
BC847...-BC850...
Electrical Characteristics at TA = 25°C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
AC Characteristics
Transition frequency
IC = 10 mA, VCE = 5 V, f = 100 MHz
fT
-
250
-
MHz
Collector-base capacitance
VCB = 10 V, f = 1 MHz
Ccb
-
0.95
-
pF
Emitter-base capacitance
VEB = 0.5 V, f = 1 MHz
Ceb
-
9
-
Short-circuit input impedance
IC = 2 mA, VCE = 5 V, f = 1 kHz, hFE-grp.A
IC = 2 mA, VCE = 5 V, f = 1 kHz, hFE-grp.B
IC = 2 mA, VCE = 5 V, f = 1 kHz, hFE-grp.C
h11e
-
-
-
2.7
4.5
8.7
-
-
-
k
Open-circuit reverse voltage transf. ratio
IC = 2 mA, VCE = 5 V, f = 1 kHz, hFE-grp.A
IC = 2 mA, VCE = 5 V, f = 1 kHz, hFE-grp.B
IC = 2 mA, VCE = 5 V, f = 1 kHz, hFE-grp.C
h12e
-
-
-
1.5
2
3
-
-
-
10-4
Short-circuit forward current transf. ratio
IC = 2 mA, VCE = 5 V, f = 1 kHz, hFE-grp.A
IC = 2 mA, VCE = 5 V, f = 1 kHz, hFE-grp.B
IC = 2 mA, VCE = 5 V, f = 1 kHz, hFE-grp.C
h21e
-
-
-
200
330
600
-
-
-
Open-circuit output admittance
IC = 2 mA, VCE = 5 V, f = 1 kHz, hFE-grp.A
IC = 2 mA, VCE = 5 V, f = 1 kHz, hFE-grp.B
IC = 2 mA, VCE = 5 V, f = 1 kHz, hFE-grp.C
h22e
-
-
-
18
30
60
-
-
-
µS
Noise figure
IC = 200 µA, VCE = 5 V, f = 1 kHz,
∆ f = 200 Hz, RS = 2 kΩ, BC849..., BC850...
F
-
1.2
4
dB
Equivalent noise voltage
IC = 200 µA, VCE = 5 V, RS = 2 kΩ,
f = 10 ... 50 Hz , BC850...
Vn
-
-
0.135 µV




Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Datasheet Download




リンク URL

ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ]  

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl