データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD5P20 データシート(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD5P20
部品情報  200V P-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD5P20 データシート(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD5P20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD5P20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD5P20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD5P20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD5P20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD5P20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD5P20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD5P20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD5P20 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
©2000 Fairchild Semiconductor International
Rev. A, May 2000
Charge
V
GS
-10V
Qg
Q
gs
Q
gd
-3mA
V
GS
DUT
VDS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
Charge
V
GS
-10V
Qg
Q
gs
Q
gd
-3mA
V
GS
DUT
VDS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
VDS
VGS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
-10V
V
DS
R
L
DUT
R
G
V
GS
VDS
VGS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
-10V
V
DS
R
L
DUT
R
G
V
GS
E
AS =L IAS
2
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BVDSS
V
DD
V
DS
BVDSS
t
p
V
DD
I
AS
VDS (t)
ID (t)
Time
-10V
DUT
RG
L
I
D
t
p
E
AS =L IAS
2
----
2
1
E
AS =L IAS
2
----
2
1
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BVDSS
V
DD
V
DS
BVDSS
t
p
V
DD
I
AS
VDS (t)
ID (t)
Time
-10V
DUT
RG
L
L
I
D
I
D
t
p
Gate Charge Test Circuit & Waveform
Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms


同様の部品番号 - FQD5P20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD5P20 FAIRCHILD-FQD5P20 Datasheet
663Kb / 9P
   200V P-Channel MOSFET
FQD5P20TM FAIRCHILD-FQD5P20TM Datasheet
663Kb / 9P
   200V P-Channel MOSFET
FQD5P20 FAIRCHILD-FQD5P20_08 Datasheet
663Kb / 9P
   200V P-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FQD5P20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD5P20 KERSEMI-KSMD5P20 Datasheet
1Mb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF12P20 FAIRCHILD-FQAF12P20 Datasheet
615Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQB3P20 FAIRCHILD-FQB3P20 Datasheet
560Kb / 9P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
7P20 UTC-7P20_11 Datasheet
213Kb / 5P
   200V P-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5P20 FAIRCHILD-FQPF5P20 Datasheet
610Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQP5P20 FAIRCHILD-FQP5P20 Datasheet
624Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQA12P20 FAIRCHILD-FQA12P20 Datasheet
628Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQP3P20 FAIRCHILD-FQP3P20 Datasheet
549Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM12P20 KERSEMI-KSM12P20 Datasheet
1Mb / 7P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
7P20 UTC-7P20 Datasheet
213Kb / 6P
   200V P-CHANNEL MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KQB12P20 KEXIN-KQB12P20 Datasheet
63Kb / 2P
   200V P-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com