データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQP10N20 データシート(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQP10N20
部品情報  200V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP10N20 データシート(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP10N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP10N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP10N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP10N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP10N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP10N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP10N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP10N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
  
 

70


#.
70
30
--8
-9
--8
/



70


#.
70
30
--8
-9
--8
/


70
30
-4
:-4


 
 


33

30
)
7
70
70
30
-4
:-4


 
 


33

30
)
7
70
.0 .0




300 33
300
33
30
300

33
.0
30
3


7

 3

.0 .0



.0 .0







300 33
300
33
30
300

33
.0
30
3


7

 3
 3

  #01 &$
"!#01 &$
2 $ 3"!#01 &$


同様の部品番号 - FQP10N20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQP10N20 FAIRCHILD-FQP10N20 Datasheet
787Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
FQP10N20 FAIRCHILD-FQP10N20 Datasheet
627Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP10N20C FAIRCHILD-FQP10N20C Datasheet
875Kb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP10N20C ISC-FQP10N20C Datasheet
319Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQP10N20L FAIRCHILD-FQP10N20L Datasheet
627Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FQP10N20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com