データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQP12N20L データシート(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQP12N20L
部品情報  200V LOGIC N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP12N20L データシート(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP12N20L Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP12N20L Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP12N20L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP12N20L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP12N20L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP12N20L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP12N20L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP12N20L Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Rev. A1, February 2001
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
Package Dimensions
4.50
±0.20
9.90
±0.20
1.52
±0.10
0.80
±0.10
2.40
±0.20
10.00
±0.20
1.27
±0.10
ø3.60
±0.10
(8.70)
1.30
+0.10
–0.05
0.50
+0.10
–0.05
2.54TYP
[2.54
±0.20]
2.54TYP
[2.54
±0.20]
TO-220


同様の部品番号 - FQP12N20L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP12N20L ISC-FQP12N20L Datasheet
302Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

同様の説明 - FQP12N20L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD5N20L FAIRCHILD-FQD5N20L_08 Datasheet
624Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB10N20L FAIRCHILD-FQB10N20L Datasheet
574Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF7N20L FAIRCHILD-FQPF7N20L Datasheet
547Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQT4N20L FAIRCHILD-FQT4N20L Datasheet
627Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP4N20L FAIRCHILD-FQP4N20L Datasheet
506Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB12N20L FAIRCHILD-FQB12N20L Datasheet
607Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP19N20L FAIRCHILD-FQP19N20L Datasheet
734Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP5N20L FAIRCHILD-FQP5N20L Datasheet
605Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQA19N20L FAIRCHILD-FQA19N20L Datasheet
742Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB7N20L FAIRCHILD-FQB7N20L Datasheet
569Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com