データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N5380B データシート(PDF) 3 Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.

部品番号 1N5380B
部品情報  5W ZENER DIODE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GXELECTRONICS [Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.sddzg.com
Logo GXELECTRONICS - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.

1N5380B データシート(HTML) 3 Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.

  1N5380B Datasheet HTML 1Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd. 1N5380B Datasheet HTML 2Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd. 1N5380B Datasheet HTML 3Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
3
1
10
100
1000
0.1
1.0
10
100
V , REVERSE VOLTAGE (V)
Fig. 1, Typ. Capacitance vs. Reverse Voltage
R
1N5350B
1N5357B
1N5365B
1N5378B
1N5388B
1
2
3
4
5
6
25
50
75
100
125
150
175
200
0
0
T LEAD TEMPERATURE 9.5 mm FROM BODY (ºC)
Fig. 3, Power Derating Curve
L,
1.0
1N5378B
10
100
1000
1.0
10
100
1N5388B
1N5365B
1N5357B
I , ZENER CURRENT (mA)
Fig. 2, Typ. Zener Impedance vs. Zener Current
ZT
GAOMI XINGHE ELECTRONICSCO.,LTD. WWW.SDDZG.COM  TEL:0536-2210359  QQ:464768017


同様の部品番号 - 1N5380B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N5380B NJSEMI-1N5380B Datasheet
99Kb / 3P
   ZENER DIODES
logo
Motorola, Inc
1N5380B MOTOROLA-1N5380B Datasheet
87Kb / 6P
   5 WATT ZENER REGULATOR DIODES 3.3-200 VOLTS
logo
Insel Rectifier India P...
1N5380B IRI-1N5380B Datasheet
204Kb / 3P
   ZENER DIODE
logo
Semikron International
1N5380B SEMIKRON-1N5380B Datasheet
51Kb / 2P
   Zener silicon diodes
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N5380B NJSEMI-1N5380B Datasheet
168Kb / 1P
   DIODE
More results

同様の説明 - 1N5380B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
1N5344B DIODES-1N5344B Datasheet
63Kb / 3P
   5W ZENER DIODE
DS21407 Rev. D-3
logo
Diotech Company.
1N5333B DIOTECH-1N5333B Datasheet
869Kb / 3P
   5W SILICON ZENER DIODE
SMBJ5333B DIOTECH-SMBJ5333B Datasheet
733Kb / 3P
   5W SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODE
logo
Formosa MS
1N5338B FORMOSA-1N5338B Datasheet
948Kb / 4P
   5W Zener Diode 5.1 to 200V
logo
Dongguan Pingjingsemi T...
1N5333B PJSEMI-1N5333B Datasheet
1Mb / 6P
   5W Zener Doides
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1PGSMC5348 TSC-1PGSMC5348 Datasheet
296Kb / 6P
   5W, 11V - 51V Surface Mount Silicon Zener Diode
logo
Sensitron
1N4963 SENSITRON-1N4963 Datasheet
44Kb / 2P
   ZENER 5W VOLTAGE REGULATOR
1C4963 SENSITRON-1C4963 Datasheet
58Kb / 2P
   ZENER 5W VOLTAGE REGULATOR
1C4981 SENSITRON-1C4981 Datasheet
147Kb / 2P
   ZENER 5W VOLTAGE REGULATOR
1N4954 SENSITRON-1N4954 Datasheet
127Kb / 3P
   Zener 5W Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com