データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQP3N40 データシート(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQP3N40
部品情報  400V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP3N40 データシート(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP3N40 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP3N40 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP3N40 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP3N40 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP3N40 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP3N40 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP3N40 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP3N40 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)#*+,-.-Ω, / 
+,0..,0µ -1-/ 
"  !"  ..µ 2%(%(  3
4 %   5   # 


 





B*
 B=* 
*,)*5,%&)µ'
())


*
∆B*
6∆
B=* 
 
5,%&)µ'+ %&7

) (

*67
5
C:* 
*,())**,)*


/
µ'
*,-%)*,/%&7


/)
µ'
5
:B0=
*,-)**,)*


/))
'
5
:B0=+!
*,-)**,)*


/))
'
 
*
: * 
*,*5,%&)µ'
- )

& )
*
+
  
+ 
*,/)*5,/ %&'

% 2
- (

   
*,&)*5,/ %&'

/ A


 

5  
*,%&**,)*
,/ )D#


/8)
%-)


  

-&
(&


+!  

( %
2

   

 
*,%))*5,% &'
+,%&Ω


E
%&


+

()
E)


 

/)
-)


 

%&
2)

F
 :
*,-%)*5,% &'
*,/)*


2 )
A &

F
: 

/ 2


F
:

% 8


     
5
@ 


% &
'
5
@9  


/)
'
*
 * 
*,)*5,% &'


/ &
*

+!+ !
*,)*5,% &'
56,/))'6µ

/A)


F
+!+ !

) 2(

µ


同様の部品番号 - FQP3N40

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQP3N25 FAIRCHILD-FQP3N25 Datasheet
612Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQP3N30 FAIRCHILD-FQP3N30 Datasheet
708Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP3N30 ISC-FQP3N30 Datasheet
301Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQP3N50C FAIRCHILD-FQP3N50C Datasheet
1Mb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP3N50C ISC-FQP3N50C Datasheet
301Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

同様の説明 - FQP3N40

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N40C FAIRCHILD-FQB6N40C Datasheet
663Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQA17N40 FAIRCHILD-FQA17N40 Datasheet
730Kb / 8P
   400V N-CHANNEL MOSFET
FQP6N40CF FAIRCHILD-FQP6N40CF_12 Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS11N40 SEMIHOW-HFS11N40 Datasheet
786Kb / 7P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF11N40 FAIRCHILD-FQAF11N40 Datasheet
698Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQAF17N40 FAIRCHILD-FQAF17N40 Datasheet
707Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF5N40 FAIRCHILD-FQPF5N40 Datasheet
728Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQD3N40 FAIRCHILD-FQD3N40 Datasheet
717Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQL50N40 FAIRCHILD-FQL50N40 Datasheet
798Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
IRF740B FAIRCHILD-IRF740B Datasheet
894Kb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com