データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQP58N08 データシート(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQP58N08
部品情報  80V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP58N08 データシート(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP58N08 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP58N08 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP58N08 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP58N08 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP58N08 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP58N08 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP58N08 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP58N08 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Rev. A2, December 2000
©2000 Fairchild Semiconductor International
0
1020
304050
60
0
2
4
6
8
10
12
V
DS = 40V
V
DS = 64V
※ Note : I
D = 57.5A
Q
G, Total Gate Charge [nC]
10
-1
10
0
10
1
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
C
iss = Cgs + Cgd (Cds = shorted)
C
oss = Cds + Cgd
C
rss = Cgd
※ Notes :
1. V
GS = 0 V
2. f = 1 MHz
C
rss
C
oss
C
iss
V
DS, Drain-Source Voltage [V]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
10
-1
10
0
10
1
10
2
175℃
※ Notes :
1. V
GS = 0V
2. 250μs Pulse Test
25℃
V
SD, Source-Drain voltage [V]
0
50
100
150
200
250
0
20
40
60
80
100
※ Note : T
J = 25
V
GS = 20V
V
GS = 10V
I
D , Drain Current [A]
2
468
10
10
-1
10
0
10
1
10
2
175℃
25℃
-55℃
※ Notes :
1. V
DS = 30V
2. 250μs Pulse Test
V
GS, Gate-Source Voltage [V]
10
-1
10
0
10
1
10
0
10
1
10
2
V
GS
Top :
15.0 V
10.0 V
8.0 V
7.0 V
6.0 V
5.5 V
5.0 V
Bottom : 4.5 V
※ Notes :
1. 250μs Pulse Test
2. T
C = 25
V
DS, Drain-Source Voltage [V]
Typical Characteristics
Figure 5. Capacitance Characteristics
Figure 6. Gate Charge Characteristics
Figure 3. On-Resistance Variation vs.
Drain Current and Gate Voltage
Figure 4. Body Diode Forward Voltage
Variation vs. Source Current
and Temperature
Figure 2. Transfer Characteristics
Figure 1. On-Region Characteristics


同様の部品番号 - FQP58N08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP58N08 ISC-FQP58N08 Datasheet
302Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

同様の説明 - FQP58N08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bruckewell Technology L...
MS90N08 BWTECH-MS90N08 Datasheet
913Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4444L WHXPCB-AO4444L Datasheet
2Mb / 6P
   80V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOB284L AOSMD-AOB284L Datasheet
249Kb / 5P
   80V N-Channel MOSFET
AOD2810 AOSMD-AOD2810 Datasheet
294Kb / 6P
   80V N-Channel MOSFET
AOD2816 AOSMD-AOD2816 Datasheet
2Mb / 6P
   80V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD9N08 FAIRCHILD-FQD9N08 Datasheet
536Kb / 9P
   80V N-Channel MOSFET
FQAF70N08 FAIRCHILD-FQAF70N08 Datasheet
662Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
FQB24N08 FAIRCHILD-FQB24N08 Datasheet
719Kb / 9P
   80V N-Channel MOSFET
FQP24N08 FAIRCHILD-FQP24N08 Datasheet
711Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
FQP44N08 FAIRCHILD-FQP44N08 Datasheet
668Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
FQP70N08 FAIRCHILD-FQP70N08 Datasheet
667Kb / 8P
   80V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com