データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BAXXDD0-E データシート(PDF) 12 Page - Rohm

部品番号 BAXXDD0-E
部品情報  Low-saturation regulators, available for output s up to 2A/1A.
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BAXXDD0-E データシート(HTML) 12 Page - Rohm

Back Button BAXXDD0-E Datasheet HTML 8Page - Rohm BAXXDD0-E Datasheet HTML 9Page - Rohm BAXXDD0-E Datasheet HTML 10Page - Rohm BAXXDD0-E Datasheet HTML 11Page - Rohm BAXXDD0-E Datasheet HTML 12Page - Rohm BAXXDD0-E Datasheet HTML 13Page - Rohm BAXXDD0-E Datasheet HTML 14Page - Rohm BAXXDD0-E Datasheet HTML 15Page - Rohm BAXXDD0-E Datasheet HTML 16Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 23 page
background image
Datasheet
12/20
BAxxDD0xx
BAxxCC0xx
TSZ02201-0R6R0A600130-1-2
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ22111・15・001
26.Jun.2012 Rev.001
www.rohm.com
●Typical Performance Curves - continued
Fig.25
Overvoltage Operating
(lo=200mA)
Fig.26
Thermal Shutdown
Circuit Characteristics
Fig.23
CTL Voltage vs. CTL Current
Fig.24
CTL Voltage vs. Output Voltage
[BA50DD0WT]


同様の部品番号 - BAXXDD0-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BAXXDD0 ROHM-BAXXDD0 Datasheet
363Kb / 10P
   BAXXDD0_10
BAXXDD0T ROHM-BAXXDD0T Datasheet
388Kb / 6P
   2A Low Dropout Voltage Regulator
BAXXDD0W ROHM-BAXXDD0W Datasheet
363Kb / 10P
   BAXXDD0_10
BAXXDD0WHFP ROHM-BAXXDD0WHFP Datasheet
269Kb / 6P
   2A Low Dropout Voltage Regulator with Shut Down Switch
BAXXDD0WT ROHM-BAXXDD0WT Datasheet
402Kb / 6P
   2A Low Dropout Voltage Regulator with Shut Down Switch
More results

同様の説明 - BAXXDD0-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BA00DD0W-E ROHM-BA00DD0W-E Datasheet
493Kb / 20P
   low-saturation regulators available for outputs up to 2A/1A. The output voltage
BDXXKA5-E ROHM-BDXXKA5-E Datasheet
616Kb / 18P
   low-saturation regulators that are available for output currents up to 500mA.
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W Datasheet
2Mb / 25P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00CC0WHFP-TR ROHM-BA00CC0WHFP-TR Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA033CC0WFP-E2 ROHM-BA033CC0WFP-E2 Datasheet
499Kb / 23P
   2A/1A Fixed Output LDO Regulators
logo
Fairchild Semiconductor
KA278RA05C FAIRCHILD-KA278RA05C Datasheet
208Kb / 20P
   2A Output Low Dropout Voltage Regulators
KA278RXXC FAIRCHILD-KA278RXXC Datasheet
209Kb / 20P
   2A Output Low Dropout Voltage Regulators
KA78RXXC FAIRCHILD-KA78RXXC Datasheet
196Kb / 20P
   1A Output Low Dropout Voltage Regulators
KA78R05C FAIRCHILD-KA78R05C Datasheet
189Kb / 20P
   1A Output Low Dropout Voltage Regulators
logo
Rohm
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W_12 Datasheet
528Kb / 20P
   2A/1A Variable Output
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com