データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼
品番検索
         詳細検索


BAXXDD0-E データシート(Datasheet) 2 Page - Rohm

部品番号. BAXXDD0-E
部品情報  Low-saturation regulators, available for output s up to 2A/1A.
ダウンロード  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo 

 
 2 page
background image
Datasheet
2/20
BAxxDD0xx
BAxxCC0xx
TSZ02201-0R6R0A600130-1-2
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ22111・15・001
26.Jun.2012 Rev.001
www.rohm.com
●Ordering Information
B
A
x
x
x
x
0
x
x
x
x
-
x x
Part
Number
Output voltage
Output
Current
CC0 : 1A
DD0 : 2A
Shutdown Switch
W : Includes switch
None: without switch
Package
Packaging and forming specification
TR: Embossed tape and reel
(HRP5)
E2: Embossed tape and reel
(TO252-3,TO252-5)
None : Container Tube
(TO220FP-3,TO220FP-5)
HFP
FP
T
: HRP5
: TO252-5
: TO252-3
: TO220FP-5
: TO220FP-3
●Lineup
■1A output BAxxCC0xx Series
Maximum output
current (Max.)
Shutdown
Switch
Package
Output
voltage(Typ.)
Orderable
Part Number
1A
With Switch
TO252-5
Reel of 2000
3.3V
BA033CC0WFP-E2
5.0V
BA05CC0WFP-E2
6.0V
BA06CC0WFP-E2
7.0V
BA07CC0WFP-E2
8.0V
BA08CC0WFP-E2
9.0V
BA09CC0WFP-E2
12.0V
BAJ2CC0WFP-E2
TO220FP-5
Tube of 500
3.0V
BA03CC0WT
3.3V
BA033CC0WT
5.0V
BA05CC0WT
7.0V
BA07CC0WT
8.0V
BA08CC0WT
9.0V
BA09CC0WT
10.0V
BAJ0CC0WT
12.0V
BAJ2CC0WT
No switch
TO252-3
Reel of 2000
3.0V
BA03CC0FP-E2
3.3V
BA033CC0FP-E2
5.0V
BA05CC0FP-E2
6.0V
BA06CC0FP-E2
7.0V
BA07CC0FP-E2
8.0V
BA08CC0FP-E2
9.0V
BA09CC0FP-E2
10.0V
BAJ0CC0FP-E2
12.0V
BAJ2CC0FP-E2
15.0V
BAJ5CC0FP-E2
TO220FP-3
Tube of 500
3.0V
BA03CC0T
3.3V
BA033CC0T
5.0V
BA05CC0T
6.0V
BA06CC0T
7.0V
BA07CC0T
8.0V
BA08CC0T
9.0V
BA09CC0T
10.0V
BAJ0CC0T
12.0V
BAJ2CC0T
15.0V
BAJ5CC0T




Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 


Datasheet Download




リンク URL

ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ]  

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl