データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BU20TD3WG-XTR データシート(PDF) 6 Page - Rohm

部品番号 BU20TD3WG-XTR
部品情報  High accuracy detection, low current consumption
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU20TD3WG-XTR データシート(HTML) 6 Page - Rohm

Back Button BU20TD3WG-XTR Datasheet HTML 2Page - Rohm BU20TD3WG-XTR Datasheet HTML 3Page - Rohm BU20TD3WG-XTR Datasheet HTML 4Page - Rohm BU20TD3WG-XTR Datasheet HTML 5Page - Rohm BU20TD3WG-XTR Datasheet HTML 6Page - Rohm BU20TD3WG-XTR Datasheet HTML 7Page - Rohm BU20TD3WG-XTR Datasheet HTML 8Page - Rohm BU20TD3WG-XTR Datasheet HTML 9Page - Rohm BU20TD3WG-XTR Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
www.rohm.com © 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ02201-0RBR0A300030-1-2
TSZ22111・15・001
6/9
17.JAN.2013.Rev.001
BUxxTD3WG series
Datasheet
●Reference data
BU18TD3WG (Ta=25ºC unless otherwise specified.)
Fig 14.
Load Response
1.80
1.75
1.70
1.85
50
100
0
IOUT=0mA→50mA
Fig 15.
Load Response
1.85
1.80
1.75
1.90
50
100
0
IOUT=50mA→0mA
Fig 16.
Load Response
1.80
1.75
1.70
1.85
50
100
0
IOUT=0mA→100mA
Fig 17.
Load Response
50
100
0
1.85
1.80
1.75
1.90
IOUT=100mA→0mA
Fig 18.
Load Response
1.80
1.70
1.60
1.90
100
200
0
IOUT=0mA→200mA
Fig 19.
Load Response
100
200
0
1.90
1.80
1.70
2.00
IOUT=200mA→0mA
Fig 20.
Load Response
1.80
1.70
1.60
1.90
50
100
0
IOUT=50mA→100mA
Fig 21.
Load Response
1.80
1.75
1.70
1.85
50
100
0
IOUT=100mA→50mA


同様の部品番号 - BU20TD3WG-XTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BU20TD3WG-XTR ROHM-BU20TD3WG-XTR Datasheet
567Kb / 12P
   Versatile Package FULL CMOS LDO Regulator
More results

同様の説明 - BU20TD3WG-XTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD4830FVE-TR ROHM-BD4830FVE-TR Datasheet
433Kb / 18P
   High accuracy detection, Ultra-low current consumption
logo
Seiko Instruments Inc
S1009 SII-S1009 Datasheet
661Kb / 43P
   SUPER-LOW CURRENT CONSUMPTION SUPER HIGH-ACCURACY VOLTAGE
logo
Rohm
BD3180FV ROHM-BD3180FV Datasheet
170Kb / 6P
   Super High Accuracy Current Detection Amp
BUXXTH5WNVX ROHM-BUXXTH5WNVX Datasheet
1Mb / 20P
   High accuracy detection
BUXXUC3WG ROHM-BUXXUC3WG Datasheet
1Mb / 26P
   High accuracy detection
logo
Mitsumi Electronics, Co...
MM3723 MITSUMI-MM3723 Datasheet
229Kb / 2P
   High-accuracy overcharge detection
logo
Seiko Instruments Inc
S8211C SII-S8211C Datasheet
655Kb / 43P
   High-accuracy voltage detection circuit
S-82B1AAA-I6T1U SII-S-82B1AAA-I6T1U Datasheet
2Mb / 35P
   High-accuracy voltage detection circuit
S5716 SII-S5716 Datasheet
1Mb / 28P
   LOW CURRENT CONSUMPTION BOTH POLES / UNIPOLAR DETECTION TYPE HALL IC
logo
Leshan Radio Company
LR6230 LRC-LR6230_15 Datasheet
617Kb / 10P
   Low Consumption Current High PSRR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com