データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQPF3P20 データシート(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQPF3P20
部品情報  QFET P-CHANNEL
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF3P20 データシート(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF3P20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF3P20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
7
TO-220F Package Dimensions
(7.00)
(0.70)
MAX1.47
#1
10.16
±0.20
(1.00x45
°)
2.54
±0.20
0.80
±0.10
9.40
±0.20
2.76
±0.20
0.35
±0.10
ø3.18
±0.10
2.54TYP
[2.54
±0.20]
2.54TYP
[2.54
±0.20]
0.50
+0.10
–0.05
TO-220F (FS PKG CODE AQ)
QFET P-CHANNEL
FQPF3P20
Dimensions in Millimeters
September 1999, Rev B


同様の部品番号 - FQPF3P20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF3P50 FAIRCHILD-FQPF3P50 Datasheet
620Kb / 8P
   500V P-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FQPF3P20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB22P10 FAIRCHILD-FQB22P10_13 Datasheet
861Kb / 9P
   P-Channel QFET MOSFET
FQB34P10 FAIRCHILD-FQB34P10_13 Datasheet
526Kb / 9P
   P-Channel QFET MOSFET
FQT2P25TF FAIRCHILD-FQT2P25TF Datasheet
986Kb / 8P
   P-Channel QFET MOSFET
FQD17P06 FAIRCHILD-FQD17P06_13 Datasheet
892Kb / 9P
   P-Channel QFET MOSFET
FDMC2523P FAIRCHILD-FDMC2523P Datasheet
176Kb / 7P
   P-Channel QFET -150V, -3A, 1.5ohm
FDMC2523P FAIRCHILD-FDMC2523P_07 Datasheet
211Kb / 7P
   P-Channel QFET -150V, -3A, 1.5廓
FQP1N60 FAIRCHILD-FQP1N60 Datasheet
519Kb / 8P
   QFET N-CHANNEL
FQB5N90 FAIRCHILD-FQB5N90_13 Datasheet
709Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
FQT7N10TF FAIRCHILD-FQT7N10TF Datasheet
628Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET
FQD4N25TM FAIRCHILD-FQD4N25TM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com