データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQPF5N50 データシート(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQPF5N50
部品情報  500V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF5N50 データシート(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF5N50 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N50 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N50 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N50 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N50 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N50 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N50 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF5N50 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
  

 
QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
    
         "  "   
"

$ % &'(&&)*+, -Ω.)+,&)
$ / 0 ,%1
$ /0 - (1
$  
$ ,&&2! 
$ 3!!4 " 
  
    
   




)
 ) 
(&&
)
3

0+5(61
% &
'
0+,&&61
, 7
'
3

8 
 
,5
'
)
9 ) 
±%&
)
:
 8 '! :
 
%&&
;
3
'! 
 
% &
'
:
*!'! :
 
% 7
;
!4
8<* !!4
 
= (
)4
8
80+5(61
%7
>
"!5(6
& %,
>46
 
*
((?,(&
6

@  
,4- ( 
%&&
6





*θ 
 * ; 

% 5
6>
 * ; '"

A5 (
6>
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"





 



同様の部品番号 - FQPF5N50

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
FQPF5N50 ETC-FQPF5N50 Datasheet
222Kb / 6P
   500V, 5A N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5N50C FAIRCHILD-FQPF5N50C Datasheet
860Kb / 10P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF5N50C ISC-FQPF5N50C Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CFTU FAIRCHILD-FQPF5N50CFTU Datasheet
662Kb / 8P
   Low gate charge ( typical 18nC)
More results

同様の説明 - FQPF5N50

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com