データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74LVC1G19GF データシート(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74LVC1G19GF
部品情報  1-of-2 decoder/demultiplexer
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74LVC1G19GF データシート(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC1G19GF Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74LVC1G19GF Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVC1G19GF Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVC1G19GF Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVC1G19GF Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVC1G19GF Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVC1G19GF Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVC1G19GF Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LVC1G19GF Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 18 page
background image
74LVC1G19
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 6 — 6 December 2011
9 of 18
NXP Semiconductors
74LVC1G19
1-of-2 decoder/demultiplexer
13. Package outline
Fig 7.
Package outline SOT363 (SC-88)
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
SOT363
SC-88
wB
M
bp
D
e1
e
pin 1
index
A
A1
Lp
Q
detail X
HE
E
v M A
A
B
y
0
1
2 mm
scale
c
X
13
2
4
5
6
Plastic surface-mounted package; 6 leads
SOT363
UNIT
A1
max
bp
cD
E
e1
HE
Lp
Qy
w
v
mm
0.1
0.30
0.20
2.2
1.8
0.25
0.10
1.35
1.15
0.65
e
1.3
2.2
2.0
0.2
0.1
0.2
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
0.45
0.15
0.25
0.15
A
1.1
0.8
04-11-08
06-03-16


同様の部品番号 - 74LVC1G19GF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G19GF NXP-74LVC1G19GF Datasheet
82Kb / 15P
   1-of-2 decoder/demultiplexer
Rev. 04-27 August 2007
More results

同様の説明 - 74LVC1G19GF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
NL7SZ19 ONSEMI-NL7SZ19 Datasheet
58Kb / 6P
   1-of-2 Decoder/ Demultiplexer
November, 2004 ??Rev. 4
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC1G19 NEXPERIA-74LVC1G19 Datasheet
244Kb / 16P
   1-of-2 decoder/demultiplexer
Rev. 10 - 27 January 2022
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G19 PHILIPS-74LVC1G19 Datasheet
83Kb / 14P
   1-of-2 decoder/demultiplexer
2004 Oct 18
logo
Texas Instruments
SN74LVC1G19 TI-SN74LVC1G19_10 Datasheet
855Kb / 19P
[Old version datasheet]   1-OF-2 DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC1G19-Q100 NEXPERIA-74LVC1G19-Q100 Datasheet
758Kb / 12P
   1-of-2 decoder/demultiplexer
logo
Texas Instruments
SN74LVC1G19 TI-SN74LVC1G19 Datasheet
216Kb / 11P
[Old version datasheet]   1-OF-2 DECODER/DEMULTIPLEXER
SN74AUC1G19 TI-SN74AUC1G19 Datasheet
335Kb / 12P
[Old version datasheet]   1-OF-2 DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G19 NXP-74LVC1G19 Datasheet
82Kb / 15P
   1-of-2 decoder/demultiplexer
Rev. 04-27 August 2007
logo
Unisonic Technologies
U74LVC1G19 UTC-U74LVC1G19 Datasheet
161Kb / 5P
   1-OF-2 DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
Texas Instruments
SN74AUC1G19 TI-SN74AUC1G19_1 Datasheet
752Kb / 17P
[Old version datasheet]   1-OF-2 DECODER/DEMULTIPLEXER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com