データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQPF6N70 データシート(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQPF6N70
部品情報  700V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF6N70 データシート(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF6N70 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N70 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N70 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N70 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N70 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N70 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N70 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N70 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
©2000 Fairchild Semiconductor International
Rev. A2, December 2000
Package Dimensions
(7.00)
(0.70)
MAX1.47
#1
10.16
±0.20
(1.00x45
°)
2.54
±0.20
0.80
±0.10
9.40
±0.20
2.76
±0.20
0.35
±0.10
ø3.18
±0.10
2.54TYP
[2.54
±0.20]
2.54TYP
[2.54
±0.20]
0.50
+0.10
–0.05
TO-220F


同様の部品番号 - FQPF6N70

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF6N15 FAIRCHILD-FQPF6N15 Datasheet
744Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF6N25 FAIRCHILD-FQPF6N25 Datasheet
734Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF6N40C FAIRCHILD-FQPF6N40C Datasheet
851Kb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF6N40CF FAIRCHILD-FQPF6N40CF Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF6N40CF FAIRCHILD-FQPF6N40CF_12 Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FQPF6N70

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bruckewell Technology L...
MSD2N70 BWTECH-MSD2N70 Datasheet
1,016Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
MSF2N70 BWTECH-MSF2N70 Datasheet
1Mb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
MSF6N70 BWTECH-MSF6N70 Datasheet
959Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP2N70S SEMIHOW-HFP2N70S Datasheet
949Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF15N70 FAIRCHILD-FQAF15N70 Datasheet
756Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFD1N70 SEMIHOW-HFD1N70 Datasheet
730Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP6N70 FAIRCHILD-FQP6N70 Datasheet
763Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Foster Semicon...
FIR10N70FG FOSTER-FIR10N70FG Datasheet
2Mb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Pan Jit International I...
PJU6NA70 PANJIT-PJU6NA70 Datasheet
442Kb / 8P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Foster Semicon...
FIR4N70FG FOSTER-FIR4N70FG Datasheet
6Mb / 10P
   700V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HMS15N70K HMSEMI-HMS15N70K Datasheet
1Mb / 7P
   700V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com