データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI4172DY-T1-GE3 データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI4172DY-T1-GE3
部品情報  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4172DY-T1-GE3 データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI4172DY-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4172DY-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4172DY-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4172DY-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4172DY-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4172DY-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4172DY-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI4172DY-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI4172DY-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
Document Number: 69000
S-82665-Rev. A, 03-Nov-08
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si4172DY
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage
Gate Charge
0
10
20
30
40
50
0
246
8
10
VGS =10thru 4 V
VGS =3 V
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.005
0.007
0.009
0.011
0.013
0.015
0
10203040
50
VGS =4.5 V
VGS =10 V
ID - Drain Current (A)
0
2
4
6
8
10
04
8
12
16
VDS = 24 V
ID = 11 A
VDS =15 V
Qg - Total Gate Charge (nC)
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
1
2
3
4
5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
TC = 25 °C
TC = 125 °C
TC =- 55 °C
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
Crss
0
300
600
900
1200
0
6
12
18
24
30
Ciss
Coss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
VGS =4.5 V
VGS =10 V
ID = 11 A
TJ -Junction Temperature (°C)


同様の部品番号 - SI4172DY-T1-GE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
SI4172DY-T1-GE3 MACOM-SI4172DY-T1-GE3 Datasheet
107Kb / 1P
   Specification Status: Released
More results

同様の説明 - SI4172DY-T1-GE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com