データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD8555ACPZ-REEL71 データシート(PDF) 11 Page - Analog Devices

部品番号 AD8555ACPZ-REEL71
部品情報  Zero-Drift, Digitally Programmable Sensor Signal Amplifier
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8555ACPZ-REEL71 データシート(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD8555ACPZ-REEL71 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8555ACPZ-REEL71 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8555ACPZ-REEL71 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8555ACPZ-REEL71 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8555ACPZ-REEL71 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8555ACPZ-REEL71 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD8555ACPZ-REEL71 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD8555ACPZ-REEL71 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD8555ACPZ-REEL71 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 28 page
background image
AD8555
Rev. A | Page 11 of 28
SUPPLY VOLTAGE (V)
6
02
3
14
5
0
3
2
1
Figure 16. Supply Current (ISY) vs. Supply Voltage
TEMPERATURE (°C)
150
–75
–50
–25
0
25
50
75
100
125
5V
2.7V
0.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
Figure 17. Supply Current (ISY) vs. Temperature
FREQUENCY (Hz)
1M
100k
100
1k
10k
40
80
120
0
VS = ±2.5V
GAIN = 70
Figure 18. CMRR vs. Frequency
FREQUENCY (Hz)
1M
100
1k
10k
100k
120
80
40
0
VS = ±2.5V
GAIN = 1280
Figure 19. CMRR vs. Frequency
TEMPERATURE (°C)
–75
–50
0
25
75
50
–25
100
125
150
75
145
125
135
95
105
115
85
VS = 5V
70
100
200
400
800
1280
Figure 20. CMRR vs. Temperature at Different Gains
FREQUENCY (kHz)
10
5
0
60
50
40
30
20
10
VS = ±2.5V
GAIN = 70
Figure 21. Input Voltage Noise Density vs. Frequency (0 Hz to 10 kHz)


同様の部品番号 - AD8555ACPZ-REEL71

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8555ACPZ-REEL7 AD-AD8555ACPZ-REEL7 Datasheet
696Kb / 29P
   Zero-Drift, Digitally Programmable Sensor Signal Amplifier
Rev. B
More results

同様の説明 - AD8555ACPZ-REEL71

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8555 AD-AD8555 Datasheet
503Kb / 28P
   Zero-Drift, Digitally Programmable Sensor Signal Amplifier
REV. 0
AD8555 AD-AD8555_V01 Datasheet
696Kb / 29P
   Zero-Drift, Digitally Programmable Sensor Signal Amplifier
Rev. B
AD8231 AD-AD8231_V01 Datasheet
725Kb / 24P
   Zero Drift, Digitally Programmable Instrumentation Amplifier
Rev. E
AD8231 AD-AD8231_1 Datasheet
686Kb / 24P
   Zero Drift, Digitally Programmable Instrumentation Amplifier
REV. A
AD8231 AD-AD8231 Datasheet
630Kb / 20P
   Zero Drift, Digitally Programmable Instrumentation Amplifier
REV. 0
AD8231 AD-AD8231_15 Datasheet
589Kb / 24P
   Zero Drift, Digitally Programmable Instrumentation Amplifier
REV. B
AD8231 AD-AD8231_16 Datasheet
668Kb / 25P
   Zero Drift, Digitally Programmable Instrumentation Amplifier
AD8555 AD-AD8555_15 Datasheet
616Kb / 28P
   Zero-Drift, Digitally Programmable
Rev. A
AD8557ARZ AD-AD8557ARZ Datasheet
508Kb / 24P
   Digitally Programmable Sensor Signal Amplifier
REV. C
AD8557 AD-AD8557_16 Datasheet
585Kb / 25P
   Digitally Programmable Sensor Signal Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com