データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4727A-1N4761A データシート(PDF) 4 Page - Kingtronics International Company

部品番号 1N4727A-1N4761A
部品情報  Silicon Planar Power Zener Diodes
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KINGTRONICS [Kingtronics International Company]
ホームページ  http://www.kingtronics.com
Logo KINGTRONICS - Kingtronics International Company

1N4727A-1N4761A データシート(HTML) 4 Page - Kingtronics International Company

  1N4727A-1N4761A Datasheet HTML 1Page - Kingtronics International Company 1N4727A-1N4761A Datasheet HTML 2Page - Kingtronics International Company 1N4727A-1N4761A Datasheet HTML 3Page - Kingtronics International Company 1N4727A-1N4761A Datasheet HTML 4Page - Kingtronics International Company 1N4727A-1N4761A Datasheet HTML 5Page - Kingtronics International Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Website: www.kingtronics.com
Email: info@kingtronics.com
Tel: (852) 8106 7033
Fax: (852) 8106 7099
4
1N4727A...1N4761A


同様の部品番号 - 1N4727A-1N4761A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
1N4727A SEMTECH_ELEC-1N4727A Datasheet
302Kb / 4P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
1N4727A PFS-1N4727A Datasheet
390Kb / 4P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
Suntan Capacitors
1N4727A SUNTAN-1N4727A Datasheet
475Kb / 5P
   For use in stabilizing and clipping circuits with high
logo
Nanjing International G...
1N4727A DGNJDZ-1N4727A Datasheet
134Kb / 4P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
logo
Zibo Seno Electronic En...
1N4727A ZSELEC-1N4727A Datasheet
202Kb / 4P
   1W Silicon Planar Power Zener Diodes
More results

同様の説明 - 1N4727A-1N4761A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semtech Corporation
ZMU100 SEMTECH-ZMU100 Datasheet
134Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES?
logo
GOOD-ARK Electronics
1N4728 GOOD-ARK-1N4728 Datasheet
34Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
Nanjing International G...
ZM1.5C DGNJDZ-ZM1.5C Datasheet
83Kb / 2P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MMGZ5221BPT CHENMKO-MMGZ5221BPT Datasheet
120Kb / 5P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX85C SEMTECH_ELEC-BZX85C Datasheet
254Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N957 NJSEMI-1N957 Datasheet
140Kb / 2P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
1N4727A NJSEMI-1N4727A Datasheet
164Kb / 2P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
ZM4728A PACELEADER-ZM4728A Datasheet
179Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
Semtech Corporation
BZV85 SEMTECH-BZV85 Datasheet
277Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES???
logo
GOOD-ARK Electronics
ZM4728 GOOD-ARK-ZM4728 Datasheet
35Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com