データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

AM26LV400BT-55RSD データシート(PDF) 33 Page - SPANSION

部品番号. AM26LV400BT-55RSD
部品情報  4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
ダウンロード  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  SPANSION [SPANSION]
ホームページ  http://www.spansion.com
Logo 

AM26LV400BT-55RSD Datasheet(HTML) 33 Page - SPANSION

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 48 page
background image
December 4, 2006 21523D4
Am29LV400B
31
D A TA
SH EE T
AC CHARACTERISTICS
Erase/Program Operations
Notes:
1. Not 100% tested.
2. See the “Erase And Programming Performance” section for more information.
Parameter
Speed Options
JEDEC
Std
Description
55R
70
90
120
Unit
tAVAV
tWC
Write Cycle Time (Note 1)
Min
55
70
90
120
ns
t
AVWL
t
AS
Address Setup Time
Min
0
ns
tWLAX
tAH
Address Hold Time
Min
45
45
45
50
ns
tDVWH
tDS
Data Setup Time
Min
35
35
45
50
ns
t
WHDX
t
DH
Data Hold Time
Min
0
ns
tOES
Output Enable Setup Time
Min
0
ns
tGHWL
tGHWL
Read Recovery Time Before Write
(OE# High to WE# Low)
Min
0
ns
tELWL
tCS
CE# Setup Time
Min
0
ns
tWHEH
tCH
CE# Hold Time
Min
0
ns
t
WLWH
t
WP
Write Pulse Width
Min
35
35
35
50
ns
tWHWL
tWPH
Write Pulse Width High
Min
30
ns
t
WHWH1
t
WHWH1
Programming Operation (Note 2)
Byte
Typ
9
µs
Word
Typ
11
tWHWH2
tWHWH2 Sector Erase Operation (Note 2)
Typ
0.7
sec
tVCS
VCC Setup Time (Note 1)
Min
50
µs
t
RB
Recovery Time from RY/BY#
Min
0
ns
tBUSY
Program/Erase Valid to RY/BY# Delay
Max
90
ns


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn