データシートサーチシステム |
|
TL1270F160GYRAT データシート(PDF) 2 Page - E-SWITCH |
|
TL1270F160GYRAT データシート(HTML) 2 Page - E-SWITCH |
2 / 2 page www.e-switch.com 800.867.2717 3 tl1270 SerieS tact Switch Body dimensions PCB Layout sChematiCs LEDSpecifications ForwardCurrent ForwardVoltage LuminousIntensity Blue 20mA 3.0V Typ - 3.6V Max 80 mcd Typ Red 20mA 3.0V Typ - 3.6V Max 80 mcd Typ Green 20mA 2.0V Typ - 2.3V Max 6 mcd Typ Yellow 20mA 2.0V Typ - 2.3V Max 50 mcd Typ White 20mA 3.0V Typ - 3.6V Max 350 mcd Typ CAPDimensions CapStyle DimensionX DimensionY DimensionZ A 4.70 [.185 in] 5.62 [.221 in] 3.20 [.126 in] B 5.70 [.224 in] 6.62 [.261 in] 4.20 [.165 in] |
同様の部品番号 - TL1270F160GYRAT |
|
同様の説明 - TL1270F160GYRAT |