データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

7440430018 データシート(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 7440430018
部品情報  specification for release
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7440430018 データシート(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7440430018 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7440430018 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7440430018 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
@@FRM 1@@
= Start of winding
Marking = Inductance code
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom /
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Ferrit
Endoberfläche / finishing electrode:
CZ
10-08-01
ME
09-01-15
MST
08-04-11
MST
04-10-11
MST
04-08-09
MPH
03-03-20
Name
Datum / date
Kunde / customer
Freigabe erteilt / general release:
C Lötpad / soldering spec.:
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
E Testbedingungen / test conditions:
Luftfeuchtigkeit / humidity:
It is recommended that the temperature of the part does
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
Draht / wire:
Class H
G Eigenschaften / general specifications:
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
Sn/Ag/Cu - 96.5/3.0/0.5%
http://www.we-online.com
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2010-08-01
max.
mA
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Testbedingungen /
test conditions
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
SRF
MHz
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
Basismaterial / base material:
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Kunde / customer :
7440430018
SPEICHERDROSSEL WE-TPC
POWER-CHOKE WE-TPC
Artikelnummer / part number :
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
1,60 typ.
1,60typ.
2,8 ± 0,2
HP 34401 A für/for RDC und IDC
0,025
± 30%
1,80
µH
2450
RDC typ
0,020
IDC
D Prüfgeräte / test equipment:
HP 4274 A für/for L und/and Q
@ 20°C
@ 20°C
∆T=30 K
100 kHZ / 0,1V
2700
120,0
Isat
|ΔL/L|<35%
Version 5
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Würth Elektronik
typ.
RDC max
typ.
L
max.
mA
typ.
Version 4
4,8 ± 0,2
4,8 ± 0,2
Type 4828
Änderung / modification
Version 1
Version 2
Version 3
Version 6
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
[mm]
5,30
2,00
1,50
2,00
1,80
Marking
A
B
C
D
D
E
SEITE 1 VON 3


同様の部品番号 - 7440430018

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7440430012 WURTH-7440430012 Datasheet
1,016Kb / 6P
   WE-TPC SMD Shielded Tiny Power Inductor
More results

同様の説明 - 7440430018

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744761068A WURTH-744761068A Datasheet
123Kb / 1P
   specification for release
742843122 WURTH-742843122 Datasheet
132Kb / 3P
   specification for release
82536259 WURTH-82536259 Datasheet
281Kb / 5P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
7490220123 WURTH-7490220123 Datasheet
216Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
749052012 WURTH-749052012 Datasheet
324Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe / specification for release
82537259 WURTH-82537259 Datasheet
280Kb / 5P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
760871631 WURTH-760871631 Datasheet
80Kb / 2P
   Spezifikation fur Freigabe / specification for release
74477020W WURTH-74477020W Datasheet
248Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
74477120W WURTH-74477120W Datasheet
238Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
744025002 WURTH-744025002_12 Datasheet
87Kb / 4P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com