データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD7685 データシート(PDF) 9 Page - Analog Devices

部品番号 AD7685
部品情報  16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP QFN
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7685 データシート(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD7685 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7685 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7685 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7685 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7685 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7685 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7685 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7685 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7685 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
AD7980-EP
Rev. 0 | Page 9 of 12
180k
0
800C 800D 800E 800F
8009
8008
800B
800A
8003
8005
8004
8007
8006
2
0
0
0
33
829
0
27
0
1201
CODE IN HEX
140k
160k
100k
120k
60k
20k
80k
40k
38751
168591
52710
Figure 11. Histogram of a DC Input at the Code Center, REF = 5 V
70k
0
7FFF
8008
8001
8000
8003
8002
8005
8004
8007
8006
0
0
150
2
59691
5428
59404
3
93
CODE IN HEX
60k
50k
30k
10k
40k
20k
6295
Figure 12. Histogram of a DC Input at the Code Transition, REF = 5 V
100
80
85
90
95
2.25
5.25
REFERENCE VOLTAGE (V)
16
12
13
14
15
2.75
3.25
3.75
4.25
4.75
SNR
SINAD
ENOB
Figure 13. SNR, SINAD, and ENOB vs. Reference Voltage
60k
0
7FFA
8006
7FFC
7FFB
7FFE 7FFF
7FFD
8001
8000
8003 8004 8005
8002
0
0
0
0
539
16
14
502
CODE IN HEX
50k
30k
10k
40k
20k
32417
52212
31340
7225
6807
Figure 14. Histogram of a DC Input at the Code Center, REF = 2.5 V
95
85
87
89
92
91
93
94
86
88
90
–10
0
INPUT LEVEL (dB OF FULL SCALE)
–9
–8
–7
–6
–5
–4
–3
–2
–1
Figure 15. SNR vs. Input Level
–95
–125
–110
–115
–105
–100
–120
115
85
100
95
105
110
90
2.25
5.25
REFERENCE VOLTAGE (V)
2.75
3.25
3.75
4.25
4.75
THD
SFDR
Figure 16. THD, SFDR vs. Reference Voltage


同様の部品番号 - AD7685

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD7685 AD-AD7685 Datasheet
480Kb / 20P
   3mW, 100kSPS, 14-Bit ADC in 6-Lead SOT-23
REV. 0
AD7685 AD-AD7685 Datasheet
526Kb / 24P
   16-Bit, /-0.65 LSB INL, 500 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/QFN
Rev. PrB
AD7685 AD-AD7685 Datasheet
469Kb / 24P
   16-Bit Lower Power
REV. B
AD7685 AD-AD7685 Datasheet
421Kb / 16P
   16-Bit, 100 kSPS PulSAR, Differential ADC in MSOP
REV. A
AD7685 AD-AD7685 Datasheet
348Kb / 16P
   16-Bit, 250 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. A
More results

同様の説明 - AD7685

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD7980 AD-AD7980 Datasheet
1Mb / 22P
   16-bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
Rev Pr C
AD7980 AD-AD7980_13 Datasheet
485Kb / 28P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. C
AD7980BRMZRL7 AD-AD7980BRMZRL7 Datasheet
411Kb / 28P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7983 AD-AD7983_17 Datasheet
584Kb / 25P
   16-Bit, 1.33 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
AD7983 AD-AD7983 Datasheet
612Kb / 24P
   16-Bit, 1.33 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. 0
AD7983 AD-AD7983_15 Datasheet
512Kb / 24P
   16-Bit, 1.33 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7982 AD-AD7982 Datasheet
416Kb / 23P
   18-bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
Rev PrC
AD7980 AD-AD7980_17 Datasheet
772Kb / 28P
   16-Bit, 1 MSPS, PulSAR ADC in MSOP/LFCSP
AD7982BRMZ AD-AD7982BRMZ Datasheet
672Kb / 24P
   18-Bit, 1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC in MSOP/QFN
REV. A
AD7982 AD-AD7982_15 Datasheet
2Mb / 25P
   18 Bit 1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC in MSOP QFN
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com