データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SJ496 データシート(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SJ496
部品情報  Silicon P Channel MOS FET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SJ496 データシート(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp

  2SJ496_11 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SJ496_11 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SJ496_11 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SJ496_11 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SJ496_11 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SJ496_11 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SJ496_11 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SJ496_11 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
2SJ496
Preliminary
R07DS0433EJ0400 Rev.4.00
Page 7 of 7
Jun 07, 2011
Package Dimensions
0.60 Max
0.55 Max
4.8 ± 0.4
3.8 ± 0.4
0.5 Max
1.27
2.54
0.65 ± 0.1
0.75 Max
Previous Code
PRSS0003DC-A
TO-92 Mod / TO-92 ModV
MASS[Typ.]
0.35g
SC-51
RENESAS Code
JEITA Package Code
Unit: mm
Package Name
TO-92 Mod
Ordering Information
Part Name
Quantity
Shipping Container
2SJ496TZ-E
2500 pcs
Taping
Notes: 1. For some grades, production may be terminated. Please contact the Renesas sales office to check the state
of production before ordering the product.
2. Leads is forming applied as following figure.
12.7
6.35
4.0
12.7
2.5 2.5
Unit: mm


同様の部品番号 - 2SJ496_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SJ496 RENESAS-2SJ496_15 Datasheet
114Kb / 8P
   Silicon P Channel MOS FET
More results

同様の説明 - 2SJ496_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ221 HITACHI-2SJ221 Datasheet
48Kb / 8P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ363 HITACHI-2SJ363 Datasheet
37Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ386 HITACHI-2SJ386 Datasheet
38Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
2SJ181(L) RENESAS-2SJ181(L)_15 Datasheet
109Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ555 RENESAS-2SJ555_15 Datasheet
109Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ518 RENESAS-2SJ518_15 Datasheet
102Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ526 RENESAS-2SJ526_15 Datasheet
110Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ542 RENESAS-2SJ542_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ543 RENESAS-2SJ543_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ550 RENESAS-2SJ550 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ551 RENESAS-2SJ551 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com