データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF130-133 データシート(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 IRF130-133
部品情報  N-Channel Power MOSFETs, 20 A, 60-100 V
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

IRF130-133 データシート(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  IRF130-133 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor IRF130-133 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor IRF130-133 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor IRF130-133 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor IRF130-133 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor IRF130-133 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image


同様の部品番号 - IRF130-133

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
IRF130 SAMSUNG-IRF130 Datasheet
211Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Seme LAB
IRF130 SEME-LAB-IRF130 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Intersil Corporation
IRF130 INTERSIL-IRF130 Datasheet
56Kb / 7P
   14A, 100V, 0.160 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
International Rectifier
IRF130 IRF-IRF130 Datasheet
147Kb / 7P
   TRANSISTORS N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.18ohm, Id=14A)
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF130 NJSEMI-IRF130 Datasheet
106Kb / 3P
   REPETITIVE AVALANCHE AND dv/dt RATED HEXFET TRANSISTORS
More results

同様の説明 - IRF130-133

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
IRF120-123 FAIRCHILD-IRF120-123 Datasheet
166Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 11 A, 60-100 V
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF120 NJSEMI-IRF120 Datasheet
798Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 11 A, 60-100 V
IRF140 NJSEMI-IRF140 Datasheet
103Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 27 A, 60-100 V
IRF520 NJSEMI-IRF520 Datasheet
798Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 11 A, 60-100 V
logo
Fairchild Semiconductor
IRF150-153 FAIRCHILD-IRF150-153 Datasheet
125Kb / 4P
   N-Channel Power MOSFETs, 40 A, 60 V/100 V
2N6755 FAIRCHILD-2N6755 Datasheet
136Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 14 A, 60 A/100 V
FMP20N05 FAIRCHILD-FMP20N05 Datasheet
126Kb / 4P
   N-Channel Power MOSFETs, 18-20 A, 50 V
logo
Texas Instruments
CSD18533Q5A TI-CSD18533Q5A Datasheet
1Mb / 11P
[Old version datasheet]   60-V N-Channel NexFET Power MOSFETs
CSD18537NQ5A TI1-CSD18537NQ5A_14 Datasheet
1Mb / 15P
[Old version datasheet]   60 V N-Channel NexFET??Power MOSFETs
CSD18534Q5A TI-CSD18534Q5A Datasheet
777Kb / 12P
[Old version datasheet]   60-V N-Channel NexFET Power MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com