データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

7440430039 データシート(PDF) 2 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 7440430039
部品情報  POWER-CHOKE WE-TPC
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7440430039 データシート(HTML) 2 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7440430039 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7440430039 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7440430039 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
CZ
10-08-01
ME
09-01-15
MST
08-04-11
MST
04-10-11
MST
04-08-09
MPH
03-03-20
Name
Datum / date
Spezifikation für Freigabe / specification for release
Freigabe erteilt / general release:
Kontrolliert / approved
Kunde / customer :
DATUM / DATE : 2010-08-01
Artikelnummer / part number :
7440430039
Würth Elektronik
Kunde / customer
..................................................................................
..................................................................................
SPEICHERDROSSEL WE-TPC
POWER-CHOKE WE-TPC
H Induktivitätskurve / Inductance curve :
Version 4
Version 5
Änderung / modification
Version 1
Version 2
Version 3
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Datum / date
Unterschrift / signature
Version 6
http://www.we-online.com
..................................................................................
..................................................................................
Geprüft / checked
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
Current (A)
Induktivität vs Strom (typ.) /
Inductance vs Current (typ.)
SEITE 2 VON 3


同様の部品番号 - 7440430039

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744043003 WURTH-744043003 Datasheet
139Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
logo
Monolithic Power System...
744043003 MPS-744043003 Datasheet
1Mb / 18P
   36V, 2.2MHz, 0.6A, Step-Down Converter AEC-Q100 Qualified
More results

同様の説明 - 7440430039

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74402800011 WURTH-74402800011 Datasheet
320Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744025003 WURTH-744025003 Datasheet
133Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744031001 WURTH-744031001 Datasheet
140Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744029003 WURTH-744029003 Datasheet
320Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744062150 WURTH-744062150 Datasheet
142Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744066100 WURTH-744066100 Datasheet
114Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744053004 WURTH-744053004 Datasheet
219Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744053270 WURTH-744053270 Datasheet
140Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744066151 WURTH-744066151 Datasheet
115Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744043003 WURTH-744043003 Datasheet
139Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744043008 WURTH-744043008 Datasheet
139Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com