データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DM22J12S205HO データシート(PDF) 4 Page - C&K Components

部品番号 DM22J12S205HO
部品情報  Miniature 2 Pole Power Rocker Switches
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CK-COMPONENTS [C&K Components]
ホームページ  http://www.ck-components.com
Logo CK-COMPONENTS - C&K Components

DM22J12S205HO データシート(HTML) 4 Page - C&K Components

  DM22J12S205HO Datasheet HTML 1Page - C&K Components DM22J12S205HO Datasheet HTML 2Page - C&K Components DM22J12S205HO Datasheet HTML 3Page - C&K Components DM22J12S205HO Datasheet HTML 4Page - C&K Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
DM Series
Miniature 2 Pole Power Rocker Switches
AVAILABLE HARDWARE
Insert
PART NO.
057190200
Material: Nylon 6/6
Finish: Matte
Recessed Actuator Guard
PART NO.
599D02000
Material: 6/6 Nylon
Finish: Matte
Actuator Guard
PART NO.
104C22000
Material: PBT thermoplastic
Finish: Matte
PART NO.
216C00000 IP65 SPLASH PROOF RUBBER BOOT
.551
(14,0)
.748
(19,0)
.787
(20,0)
.957
(24,3)
.142
(3,6)
.295
(7,5)
G
G–73
Dimensions are shown: Inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change
www.ck-components.com


同様の部品番号 - DM22J12S205HO

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ITT Industries
DM22J12S205HQ ITT-DM22J12S205HQ Datasheet
349Kb / 4P
   Miniature 2 Pole Power Rocker Switches
More results

同様の説明 - DM22J12S205HO

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
C&K Components
DM21J12S205DQ CK-COMPONENTS-DM21J12S205DQ Datasheet
1Mb / 4P
   Miniature 2 Pole Power Rocker Switches
logo
ITT Industries
DM21J12S205Q ITT-DM21J12S205Q Datasheet
349Kb / 4P
   Miniature 2 Pole Power Rocker Switches
logo
C&K Components
DM CK-COMPONENTS-DM Datasheet
851Kb / 8P
   Miniature 2 Pole Power Rocker Switches
15 May 20
DM61J12S205Q CK-COMPONENTS-DM61J12S205Q Datasheet
253Kb / 4P
   DM Series Miniature 2 Pole Power Rocker Switches
DA101J11S215DQF6 CK-COMPONENTS-DA101J11S215DQF6 Datasheet
286Kb / 4P
   Miniature Single Pole Rocker Switches
logo
ITT Industries
DT12J12S215QA ITT-DT12J12S215QA Datasheet
306Kb / 4P
   Miniature Double Pole Rocker Switches
logo
C&K Components
DA CK-COMPONENTS-DA Datasheet
505Kb / 4P
   Miniature Single Pole Rocker Switches
15 May 20
logo
ITT Industries
DA101J12S215QF ITT-DA101J12S215QF Datasheet
193Kb / 5P
   Miniature Single Pole Rocker Switches
logo
List of Unclassifed Man...
SLE210K-7 ETC2-SLE210K-7 Datasheet
529Kb / 3P
   Miniature Power Rocker Switches
logo
Copal Electronics
SLE6 COPAL-SLE6 Datasheet
297Kb / 4P
   Miniature Power Rocker Switches
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com