データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N5231B データシート(PDF) 9 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

部品番号 1N5231B
部品情報  500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  YEASHIN [Yea Shin Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.yeashin.com
Logo YEASHIN - Yea Shin Technology Co., Ltd

1N5231B データシート(HTML) 9 Page - Yea Shin Technology Co., Ltd

Back Button 1N5231B Datasheet HTML 2Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N5231B Datasheet HTML 3Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N5231B Datasheet HTML 4Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N5231B Datasheet HTML 5Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N5231B Datasheet HTML 6Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N5231B Datasheet HTML 7Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N5231B Datasheet HTML 8Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N5231B Datasheet HTML 9Page - Yea Shin Technology Co., Ltd 1N5231B Datasheet HTML 10Page - Yea Shin Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
http://www.yeashin.com
9
REV.03 20121003
1N5221B~1N5281B
DEVICE CHARACTERISTICS
Figure 13. Zener Voltage versus Zener Current - VZ = 30 thru 105 Volts
VZ , ZENER VOLTAGE (VOLTS)
10
1
0.1
0.01
30
35
40
45
50
55
60
70
75
80
85
90
95
100
Figure 14. Zener Voltage versus Zener Current - VZ = 110 thru 220 Volts
VZ , ZENER VOLTAGE (VOLTS)
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
10
1
0.1
0.01
TA = 25°
65
105


同様の部品番号 - 1N5231B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
1N5231B VISHAY-1N5231B Datasheet
47Kb / 4P
   Silicon Z-Diodes
Rev. 2, 06-Aug-99
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
1N5231B SECOS-1N5231B Datasheet
122Kb / 2P
   500 mW , DO-35 Zener Diodes
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
1N5231B PFS-1N5231B Datasheet
157Kb / 2P
   Zener diode
logo
Weitron Technology
1N5231B WEITRON-1N5231B Datasheet
308Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
1N5231B GXELECTRONICS-1N5231B Datasheet
203Kb / 2P
   Silicon Z?밆iodes
More results

同様の説明 - 1N5231B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tak Cheong Electronics ...
BZX79C110 TAK_CHEONG-BZX79C110_10 Datasheet
178Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Yea Shin Technology Co....
ZX2V0 YEASHIN-ZX2V0 Datasheet
815Kb / 5P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
ZL2V4B YEASHIN-ZL2V4B Datasheet
604Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Tak Cheong Electronics ...
TCBZX55C2V0 TAK_CHEONG-TCBZX55C2V0 Datasheet
181Kb / 6P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TCZL2V4B TAK_CHEONG-TCZL2V4B Datasheet
174Kb / 5P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
1N750A TAK_CHEONG-1N750A Datasheet
316Kb / 4P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
1N4370A TAK_CHEONG-1N4370A Datasheet
166Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TC1N5221B TAK_CHEONG-TC1N5221B Datasheet
92Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TCRD2V2 TAK_CHEONG-TCRD2V2 Datasheet
173Kb / 6P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
1N5221B TAK_CHEONG-1N5221B Datasheet
133Kb / 4P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com