データシートサーチシステム |
|
IRF8915PBF データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier |
|
IRF8915PBF データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier |
3 / 10 page IRF8915PbF www.irf.com 3 Fig 4. Normalized On-Resistance vs. Temperature Fig 2. Typical Output Characteristics Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 3. Typical Transfer Characteristics 0.1 1 10 100 VDS, Drain-to-Source Voltage (V) 0.001 0.01 0.1 1 10 100 VGS TOP 10V 8.0V 5.5V 4.5V 3.5V 3.0V 2.8V BOTTOM 2.5V ≤60µs PULSE WIDTH Tj = 25°C 2.5V 0.1 1 10 100 VDS, Drain-to-Source Voltage (V) 0.1 1 10 100 2.5V ≤60µs PULSE WIDTH Tj = 150°C VGS TOP 10V 8.0V 5.5V 4.5V 3.5V 3.0V 2.8V BOTTOM 2.5V 1 2 3 4 5 6 7 VGS, Gate-to-Source Voltage (V) 0.1 1 10 100 TJ = 25°C TJ = 150°C VDS = 10V ≤60µs PULSE WIDTH -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 TJ , Junction Temperature (°C) 0.5 1.0 1.5 ID = 8.9A VGS = 10V |
同様の部品番号 - IRF8915PBF |
|
同様の説明 - IRF8915PBF |