データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD25GA3WEFJ-E2 データシート(PDF) 6 Page - Rohm

部品番号 BD25GA3WEFJ-E2
部品情報  300mA Variable / Fixed Output LDO Regulators
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD25GA3WEFJ-E2 データシート(HTML) 6 Page - Rohm

Back Button BD25GA3WEFJ-E2 Datasheet HTML 2Page - Rohm BD25GA3WEFJ-E2 Datasheet HTML 3Page - Rohm BD25GA3WEFJ-E2 Datasheet HTML 4Page - Rohm BD25GA3WEFJ-E2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BD25GA3WEFJ-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BD25GA3WEFJ-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BD25GA3WEFJ-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BD25GA3WEFJ-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm BD25GA3WEFJ-E2 Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 23 page
background image
BDxxGA3WEFJ / BDxxGA3WNUX
Datasheet
●Typical Performance Curves
(Unless otherwise specified, Ta=25℃, EN=3V, VCC=6V, R1=43kΩ, R2=8.2kΩ)
IO
VO
VO
IO
Figure 4.
Transient Response
(0.3→0A)
Co=1µF
Figure 3.
Transient Response
(0→0.3A)
Co=1µF
VEN
VCC
VO
VEN
VCC
VO
Figure 5.
Input sequence 1
Co=1µF
Figure 6.
OFF sequence 1
Co=1µF
6/20
TSZ02201-0R6R0A600180-1-2
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
www.rohm.com
TSZ22111・15・001
03.Dec.2012.Rev.002


同様の部品番号 - BD25GA3WEFJ-E2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD25GA3WEFJ-E2 ROHM-BD25GA3WEFJ-E2 Datasheet
858Kb / 23P
   300mA Variable / Fixed Output LDO Regulators
17.May.2013 Rev.004
More results

同様の説明 - BD25GA3WEFJ-E2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD00HA3WEFJ ROHM-BD00HA3WEFJ_13 Datasheet
522Kb / 22P
   300mA Variable Fixed Output LDO Regulators
BDXXGA3WEFJ ROHM-BDXXGA3WEFJ Datasheet
858Kb / 23P
   300mA Variable / Fixed Output LDO Regulators
17.May.2013 Rev.004
BA50BC0FP-E2 ROHM-BA50BC0FP-E2 Datasheet
512Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BD00HC5WEFJ ROHM-BD00HC5WEFJ_12 Datasheet
494Kb / 22P
   1.5A Variable Fixed Output LDO Regulators
BD00HC5WEFJ ROHM-BD00HC5WEFJ_13 Datasheet
494Kb / 22P
   1.5A Variable / Fixed Output LDO Regulators
BA3259HFP ROHM-BA3259HFP_12 Datasheet
441Kb / 19P
   Dual-Output (Fixed/Variable) LDO Regulators
BDXXGA5WEFJ ROHM-BDXXGA5WEFJ Datasheet
565Kb / 22P
   500mA Variable / Fixed Output LDO Regulators
7.Feb.2013 Rev.002
BD00GA5WEFJ-E2 ROHM-BD00GA5WEFJ-E2 Datasheet
510Kb / 22P
   500mA Variable / Fixed Output LDO Regulators
BA33E00WHFP-TR ROHM-BA33E00WHFP-TR Datasheet
441Kb / 19P
   Dual-Output (Fixed/Variable) LDO Regulators
BAXXBC0 ROHM-BAXXBC0 Datasheet
490Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com