データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74406800056 データシート(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 74406800056
部品情報  Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

74406800056 データシート(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  74406800056 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 74406800056 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 74406800056 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
start of winding
@@FRM 1@@
Eigenschaften / properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated Current
Sättigungsstrom /
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Ferrit/ ferrite
ME
09-04-21
Name
Datum / date
Isat
A
SRF
MHz
∆T = 40 K
typ.
@ 20°C
∆L/L < 35%
typ.
IN
mΩ
@ 20°C
mΩ
typ.
POWER-CHOKE WE-TPC 8012
µH
RDC max.
Lo
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
100 kHz / 10mA
RDC typ.
22,0
0,56
Endoberfläche / finishing electrode:
Ag/Ni/Sn
C Lötpad / soldering spec.:
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - +85°C
150
@ 20°C
74406800056
SPEICHERDROSSEL WE-TPC 8012
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2009-04-21
max.
Testbedingungen /
test conditions
28,0
±30%
Artikelnummer / part number :
Kunde / customer :
http://www.we-online.de
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Würth Elektronik
..................................................................................
E Testbedingungen / test conditions:
Metra Hit 27I für/for RDC;
Agilent N5776A für/for IDC;
WAYNE KERR 3260B für/for L
0; I
SAT
D Prüfgeräte / test equipment:
8,0 ± 0,3
4,00
typ.
3,40
A
2,4 typ.
3,2 typ.
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
...............................................
............................................
Basismaterial / base material:
Draht / wire:
Class H
Luftfeuchtigkeit / humidity:
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
G Eigenschaften / general specifications:
8,0 ± 0,3
1,10 ± 0,10
8x8x1,20
Änderung / modification
Version 1
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - +125°C
1,0 typ.
[mm]
6,2
3,6
1,4
C
A
B
Marking
D
E
F
SEITE 1 VON 3


同様の部品番号 - 74406800056

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74406800056 WURTH-74406800056_15 Datasheet
1Mb / 6P
   WE-TPC SMD Shielded Tiny Power Inductor
More results

同様の説明 - 74406800056

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744771147W WURTH-744771147W Datasheet
238Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
7490220121 WURTH-7490220121 Datasheet
200Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
74402900033 WURTH-74402900033 Datasheet
320Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
List of Unclassifed Man...
30-410 ETC-30-410 Datasheet
186Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749118215 WURTH-749118215 Datasheet
120Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe specification for release
74407000018 WURTH-74407000018 Datasheet
121Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
749118115 WURTH-749118115 Datasheet
124Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe specification for release
744761033A WURTH-744761033A Datasheet
133Kb / 1P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
74402800033 WURTH-74402800033 Datasheet
320Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
List of Unclassifed Man...
742792115 ETC2-742792115 Datasheet
148Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7490220122 WURTH-7490220122 Datasheet
216Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com