データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74ABT125BQ データシート(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74ABT125BQ
部品情報  Quad buffer; 3-state
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74ABT125BQ データシート(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74ABT125BQ Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74ABT125BQ Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74ABT125BQ Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74ABT125BQ Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74ABT125BQ Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74ABT125BQ Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74ABT125BQ Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74ABT125BQ Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74ABT125BQ Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
74ABT125_4
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2010. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 04 — 27 April 2010
8 of 15
NXP Semiconductors
74ABT125
Quad buffer; 3-state
Fig 10. Package outline SOT108-1 (SO14)
UNIT
A
max.
A1
A2
A3
bp
cD(1)
E(1)
(1)
eHE
LLp
QZ
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
inches
1.75
0.25
0.10
1.45
1.25
0.25
0.49
0.36
0.25
0.19
8.75
8.55
4.0
3.8
1.27
6.2
5.8
0.7
0.6
0.7
0.3
8
0
o
o
0.25
0.1
DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm (0.006 inch) maximum per side are not included.
1.0
0.4
SOT108-1
X
w M
θ
A
A1
A2
bp
D
HE
L p
Q
detail X
E
Z
e
c
L
v M A
(A )
3
A
7
8
1
14
y
076E06
MS-012
pin 1 index
0.069
0.010
0.004
0.057
0.049
0.01
0.019
0.014
0.0100
0.0075
0.35
0.34
0.16
0.15
0.05
1.05
0.041
0.244
0.228
0.028
0.024
0.028
0.012
0.01
0.25
0.01
0.004
0.039
0.016
99-12-27
03-02-19
0
2.5
5 mm
scale
SO14: plastic small outline package; 14 leads; body width 3.9 mm
SOT108-1


同様の部品番号 - 74ABT125BQ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nexperia B.V. All right...
74ABT125BQ NEXPERIA-74ABT125BQ Datasheet
245Kb / 12P
   Quad buffer; 3-state
Rev. 9 - 13 March 2023
More results

同様の説明 - 74ABT125BQ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nexperia B.V. All right...
74ABT126 NEXPERIA-74ABT126 Datasheet
219Kb / 11P
   Quad buffer; 3-state
Rev. 6 - 8 October 2020
logo
NXP Semiconductors
74ABT125 PHILIPS-74ABT125 Datasheet
93Kb / 10P
   Quad buffer 3-State
1998 Jan 16
74ABT126 PHILIPS-74ABT126_15 Datasheet
91Kb / 15P
   Quad buffer; 3-state
Rev. 04-17 February 2005
logo
Fairchild Semiconductor
74F125SCX FAIRCHILD-74F125SCX Datasheet
79Kb / 5P
   Quad Buffer (3-STATE)
logo
NXP Semiconductors
74ABT126D-602 PHILIPS-74ABT126D-602 Datasheet
91Kb / 15P
   Quad buffer; 3-state
Rev. 04-17 February 2005
logo
Nexperia B.V. All right...
74ABT125 NEXPERIA-74ABT125 Datasheet
245Kb / 12P
   Quad buffer; 3-state
Rev. 9 - 13 March 2023
logo
NXP Semiconductors
74ABT125 NXP-74ABT125 Datasheet
162Kb / 15P
   Quad buffer; 3-state
Rev. 04-27 April 2010
logo
Fairchild Semiconductor
74F125 FAIRCHILD-74F125 Datasheet
66Kb / 5P
   Quad Buffer (3-STATE)
DM74LS126A FAIRCHILD-DM74LS126A Datasheet
48Kb / 4P
   Quad 3-STATE Buffer
DM74ALS125 FAIRCHILD-DM74ALS125 Datasheet
51Kb / 5P
   Quad 3-STATE Buffer
logo
NXP Semiconductors
74ABT126 PHILIPS-74ABT126 Datasheet
92Kb / 10P
   Quad buffer 3-State
1998 Jan 16
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com