データシートサーチシステム |
|
BD15GA5MEFJ-E2 データシート(PDF) 9 Page - Rohm |
|
BD15GA5MEFJ-E2 データシート(HTML) 9 Page - Rohm |
9 / 24 page 9/21 BDxxGA5MEFJ-M Datasheet TSZ02201-0R6R0AN00230-1-2 2012.8.31 Rev.001 © 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved. www.rohm.com TSZ22111・15・001 Fig.9 Ta-ICC Fig.19 OFF sequence 2 Co=1µF, Ta=25°C Fig.20 OFF sequence 2 Co=1µF, Ta=105°C Fig.8 Ta-VO (IO=0mA) VEN VEN VCC VCC VO VO Ta[℃] VEN 2V/div VCC 5V/div VO 5V/div 10usec/div 40msec/div Fig.4 VEN 2V/div VCC 5V/div VO 5V/div 10usec/div 40msec/div Fig.4 85 400 500 600 700 800 -25 0 25 50 75 Ta [°C] Fig. 21 Ta-Vo (IO=0mA) Fig. 22 Ta-Icc 85 400 500 600 700 800 900 -40 -15 10 35 60 85 Ta[°C] Ta [°C] 105 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 -40 -15 10 35 60 85 Ta[°C] Ta [°C] 105 |
同様の部品番号 - BD15GA5MEFJ-E2 |
|
同様の説明 - BD15GA5MEFJ-E2 |