データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KSD1406 データシート(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 KSD1406
部品情報  Low Frequency Power Amplifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

KSD1406 データシート(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  KSD1406 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KSD1406 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KSD1406 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KSD1406 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
©2000 Fairchild Semiconductor International
Rev. A, February 2000
Typical Characteristics
Figure 1. Static Characteristic
Figure 2. DC current Gain
Figure 3. Collector-Emitter Saturation Voltage
Figure 4. Base-Emitter Voltage
Figure 5. Safe Operating Area
Figure 6. Power Derating
01
234
567
8
0
1
2
3
4
I
B
= 50mA
I
B = 60mA
I
B = 40mA
I
B
= 70mA
I
B = 30mA
I
B = 90mA
I
B
= 20mA
I
B = 80mA
I
B = 10mA
I
B
= 0mA
V
CE[V], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE
0.01
0.1
1
10
1
10
100
1000
V
CE = 5V
I
C[A], COLLECTOR CURRENT
0.001
0.1
1
10
0.01
0.1
1
10
I
C
= 10 I
B
I
C[A], COLLECTOR CURRENT
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
0
1
2
3
4
V
CE
= 5V
V
BE[V], BASE-EMITTER VOLTAGE
1
10
100
0.1
1
10
DC
I
C
max(pulse)
I
C
(max)
V
CE[V], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE
0
25
50
75
100
125
150
175
0
5
10
15
20
25
30
35
T
C[
o
C], CASE TEMPERATURE


同様の部品番号 - KSD1406

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
KSD1406YTU FAIRCHILD-KSD1406YTU Datasheet
51Kb / 4P
   Low Frequency Power Amplifier
More results

同様の説明 - KSD1406

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
KSB1366 FAIRCHILD-KSB1366 Datasheet
50Kb / 4P
   LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
KSB834W FAIRCHILD-KSB834W Datasheet
28Kb / 3P
   Low Frequency Power Amplifier
KSD1589 FAIRCHILD-KSD1589 Datasheet
44Kb / 4P
   Low Frequency Power Amplifier
KSD261 FAIRCHILD-KSD261 Datasheet
38Kb / 4P
   Low Frequency Power Amplifier
KSD568 FAIRCHILD-KSD568 Datasheet
42Kb / 4P
   Low Frequency Power Amplifier
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ48 HITACHI-2SJ48 Datasheet
192Kb / 3P
   LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
2SB1401 HITACHI-2SB1401 Datasheet
34Kb / 5P
   Low frequency power amplifier
2SB856 HITACHI-2SB856 Datasheet
323Kb / 2P
   LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
KSC3488 FAIRCHILD-KSC3488 Datasheet
39Kb / 4P
   Low Frequency Power Amplifier
KSB1015YTU FAIRCHILD-KSB1015YTU Datasheet
55Kb / 4P
   Low Frequency Power Amplifier
logo
Unisonic Technologies
TA8227AP UTC-TA8227AP_15 Datasheet
333Kb / 9P
   LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com