データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ADM237LJR データシート(PDF) 8 Page - Analog Devices

部品番号 ADM237LJR
部品情報  5 V-Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM237LJR データシート(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADM237LJR Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADM237LJR Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADM237LJR Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADM237LJR Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM237LJR Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM237LJR Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADM237LJR Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADM237LJR Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADM237LJR Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
ADM231L–ADM234L/ADM236L–ADM241L
Rev. C | Page 8 of 20
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
LOAD CURRENT (mA)
–15
510
V+
15
V–
20
0
–10
–5
0
5
10
15
Figure 12. Charge Pump V+ and V− vs. Current
LOAD CAPACITANCE (pF)
0
0
500
5
NEGATIVE
SLEW
50
1000
10
15
20
25
30
35
40
45
POSITIVE
SLEW
1500
2000
2500
3000
Figure 13. Transmitter Slew Rate vs. Load Capacitance
VCC (V)
–9
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
–7
–5
–3
–1
1
3
5
7
9
Tx O/P HI LOADED
Tx O/P LO LOADED
Figure 14. Transmitter Output Voltage vs. VCC
LOAD CURRENT (mA)
–15
0
Tx O/P HI
48
–10
–5
0
5
10
15
Tx O/P LO
10
6
2
Figure 15. Transmitter Output Voltage vs. Current
VCC (V)
0
4.5
4.7
200
100
50
V+ IMP
V– IMP
150
250
300
350
4.9
5.1
5.3
5.5
Figure 16. Charge Pump Impedance vs. VCC


同様の部品番号 - ADM237LJR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
ADM237LJR AD-ADM237LJR Datasheet
364Kb / 16P
   5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. 0
ADM237LJR AD-ADM237LJR Datasheet
281Kb / 20P
   5 V-Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM237LJR-REEL AD-ADM237LJR-REEL Datasheet
281Kb / 20P
   5 V-Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM237LJRZ-REEL1 AD-ADM237LJRZ-REEL1 Datasheet
281Kb / 20P
   5 V-Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM237LJRZ1 AD-ADM237LJRZ1 Datasheet
281Kb / 20P
   5 V-Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
More results

同様の説明 - ADM237LJR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
ADM223 AD-ADM223_15 Datasheet
340Kb / 16P
   5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. B
AD230 AD-AD230 Datasheet
363Kb / 11P
   5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. A
AD230 AD-AD230_15 Datasheet
4Mb / 15P
   5 V POWERED CMOS RS 232 DRIVERS RECEIVERS
ADM223 AD-ADM223 Datasheet
364Kb / 16P
   5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. 0
ADM233LJNZ AD-ADM233LJNZ Datasheet
281Kb / 20P
   5 V-Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM233LJNZ AD-ADM233LJNZ Datasheet
304Kb / 20P
   5 V-Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM205 AD-ADM205 Datasheet
486Kb / 12P
   0.1 uF, 5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. 0
ADM206 AD-ADM206 Datasheet
254Kb / 16P
   0.1 μF, 5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
Rev. D
ADM207EARSZ AD-ADM207EARSZ Datasheet
218Kb / 16P
   0.1 muF, 5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
REV. C
ADM206 AD-ADM206_11 Datasheet
254Kb / 16P
   0.1 關F, 5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com