データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

54548-2670 データシート(PDF) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

部品番号 54548-2670
部品情報  0.5 FPC CONN ZIF HSG ASSY FOR SMT RA BTM CONT
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.

54548-2670 データシート(HTML) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

  54548-2670 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 54548-2670 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 54548-2670 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 54548-2670 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd. 54548-2670 Datasheet HTML 5Page - Molex Electronics Ltd. 54548-2670 Datasheet HTML 6Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image


同様の部品番号 - 54548-2670

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
54548-2671 MOLEX7-54548-2671 Datasheet
541Kb / 7P
   0.50mm (.020") Pitch FFC/FPC Connector, 1.20mm (.047") Height, Right Angle, SMT ZIF, Bottom Contact Style, 26 Circuits, Lead-free, Gold (Au) Plating
More results

同様の説明 - 54548-2670

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
0545480870 MOLEX11-0545480870 Datasheet
487Kb / 6P
   0.5 FPC CONN ZIF HSG ASSY FOR SMT RA BTM CONT -LEAD FREE-
0545481070 MOLEX11-0545481070 Datasheet
487Kb / 6P
   0.5 FPC CONN ZIF HSG ASSY FOR SMT RA BTM CONT -LEAD FREE-
0545480570 MOLEX11-0545480570 Datasheet
487Kb / 6P
   0.5 FPC CONN ZIF HSG ASSY FOR SMT RA BTM CONT -LEAD FREE-
0545482070 MOLEX11-0545482070 Datasheet
487Kb / 6P
   0.5 FPC CONN ZIF HSG ASSY FOR SMT RA BTM CONT -LEAD FREE-
54104-3292 MOLEX11-54104-3292 Datasheet
605Kb / 6P
   0.5 FPC Conn Zif Hsg Assy for SMT RA Upr Cont
0545500594 MOLEX11-0545500594 Datasheet
524Kb / 6P
   0.5 FPC CONN ZIF HSG ASSY FOR SMT RA UPPER CONT -LEAD FREE-
0541043096 MOLEX11-0541043096 Datasheet
416Kb / 4P
   0.5 FPC CONN ASSY ZIF SMT RA(BTM CONT) E/O -LEAD FREE-
0541323297 MOLEX11-0541323297 Datasheet
372Kb / 4P
   0.5 FPC CONN ASSY ZIF SMT RA(BTM CONT) E/O -LEAD FREE-
0541323397 MOLEX11-0541323397 Datasheet
372Kb / 4P
   0.5 FPC CONN ASSY ZIF SMT RA(BTM CONT) E/O -LEAD FREE-
0533980267 MOLEX11-0533980267 Datasheet
320Kb / 4P
   0.5 FPC CONN ASSY ZIF SMT RA(BTM CONT) E/O -LEAD FREE-
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com