データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC79M24CT データシート(PDF) 11 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 MC79M24CT
部品情報  3-Terminal 0.5A Negative Voltage Regulator
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

MC79M24CT データシート(HTML) 11 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button MC79M24CT Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor MC79M24CT Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor MC79M24CT Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor MC79M24CT Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor MC79M24CT Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor MC79M24CT Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor MC79M24CT Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor MC79M24CT Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor MC79M24CT Datasheet HTML 14Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
MC79MXX
11
Mechanical Dimensions (Continued)
Package
Dimensions in millimeters
6.60
±0.20
2.30
±0.10
0.50
±0.10
5.34
±0.30
0.76
±0.10
0.50
±0.10
1.02
±0.20
2.30
±0.20
6.60
±0.20
0.76
±0.10
(5.34)
(1.50)
(2XR0.25)
(5.04)
2.30TYP
[2.30
±0.20]
2.30TYP
[2.30
±0.20]
MAX0.96
(4.34)
(0.50)
(0.50)
D-PAK


同様の部品番号 - MC79M24CT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC79M00 MOTOROLA-MC79M00 Datasheet
118Kb / 8P
   THREE-TERMINAL NEGATIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
logo
ON Semiconductor
MC79M00 ONSEMI-MC79M00 Datasheet
97Kb / 8P
   500 mA Negative Voltage Regulators
August, 2006 ??Rev. 11
MC79M00 ONSEMI-MC79M00 Datasheet
141Kb / 9P
   500 mA Negative Voltage Regulators
July, 2013 ??Rev. 15
MC79M05 ONSEMI-MC79M05 Datasheet
97Kb / 8P
   500 mA Negative Voltage Regulators
August, 2006 ??Rev. 11
MC79M05 ONSEMI-MC79M05 Datasheet
141Kb / 9P
   500 mA Negative Voltage Regulators
July, 2013 ??Rev. 15
More results

同様の説明 - MC79M24CT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
LM79M05 FAIRCHILD-LM79M05_12 Datasheet
144Kb / 6P
   3-Terminal 0.5A Negative Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
79DXX UTC-79DXX_07 Datasheet
188Kb / 7P
   3 TERMINAL 0.5A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
79DXX UTC-79DXX_V01 Datasheet
319Kb / 7P
   3 TERMINAL 0.5A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
KA79M05RTF FAIRCHILD-KA79M05RTF Datasheet
130Kb / 8P
   3-Terminal 0.5A Negative Voltage Regulator
KA79MXX FAIRCHILD-KA79MXX Datasheet
70Kb / 14P
   3-Terminal 0.5A Negative Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
79DXX UTC-79DXX_15 Datasheet
198Kb / 6P
   3 TERMINAL 0.5A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SN79M05D KODENSHI-SN79M05D Datasheet
534Kb / 15P
   3 Terminal 0.5A Negative Voltage Regulator
logo
E-Tech Electronics LTD
79DXX ETL-79DXX Datasheet
198Kb / 6P
   3 TERMINAL 0.5A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
LM79MXX FAIRCHILD-LM79MXX Datasheet
231Kb / 5P
   3-Terminal 0.5A Negative Voltage Regulator
KA79MXX FAIRCHILD-KA79MXX_11 Datasheet
127Kb / 12P
   3-Terminal 0.5A Negative Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com