データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMAJ70C データシート(PDF) 3 Page - Formosa MS

部品番号 SMAJ70C
部品情報  SMD Transient Voltage Suppressor
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FORMOSA [Formosa MS]
ホームページ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

SMAJ70C データシート(HTML) 3 Page - Formosa MS

  SMAJ70C Datasheet HTML 1Page - Formosa MS SMAJ70C Datasheet HTML 2Page - Formosa MS SMAJ70C Datasheet HTML 3Page - Formosa MS SMAJ70C Datasheet HTML 4Page - Formosa MS SMAJ70C Datasheet HTML 5Page - Formosa MS SMAJ70C Datasheet HTML 6Page - Formosa MS SMAJ70C Datasheet HTML 7Page - Formosa MS SMAJ70C Datasheet HTML 8Page - Formosa MS SMAJ70C Datasheet HTML 9Page - Formosa MS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image



 
!
! "#8$%&'(()'*(''+
,
^_`a_bcef
ghiklmnop
qnrstu
r
mvqgwxxlqootl
yz{|y~
€
Type Number
Marking
Reverse
Stand-Off
Voltage
Breakdown
Voltage
Min. @IT
Breakdown
Voltage
Max. @ IT
Test
Current
Maximum
Clamping
Voltage
@IPP
Peak
Pulse
Current
Reverse
Leakage
@VRMW
(Uni)
(Bi)
(Uni)
(Bi)
VRMW(V)
VBR MIN(V)
VBR MAX(V)
IT (mA)
VC(V)
IPP(A)
IR(uA)
SMAJ5.0
SMAJ5.0C
HD
TD
5.0
6.40
7.55
10.0
9.6
41.7
800.0
SMAJ5.0A
SMAJ5.0CA
HE
TE
5.0
6.40
7.25
10.0
9.2
43.5
800.0
SMAJ6.0
SMAJ6.0C
HF
TF
6.0
6.67
8.45
10.0
11.4
35.1
800.0
SMAJ6.0A
SMAJ6.0CA
HG
TG
6.0
6.67
7.67
10.0
10.3
38.8
800.0
SMAJ6.5
SMAJ6.5C
HH
TH
6.5
7.22
9.14
10.0
12.3
32.5
500.0
SMAJ6.5A
SMAJ6.5CA
HK
TK
6.5
7.22
8.30
10.0
11.2
35.7
500.0
SMAJ7.0
SMAJ7.0C
HL
TL
7.0
7.78
9.86
10.0
13.3
30.1
200.0
SMAJ7.0A
SMAJ7.0CA
HM
TM
7.0
7.78
8.95
10.0
12.0
33.3
200.0
SMAJ7.5
SMAJ7.5C
HN
TN
7.5
8.33
10.67
1.0
14.3
28.0
100.0
SMAJ7.5A
SMAJ7.5CA
HP
TP
7.5
8.33
9.58
1.0
12.9
31.0
100.0
SMAJ8.0
SMAJ8.0C
HQ
TQ
8.0
8.89
11.3
1.0
15.0
26.7
50.0
SMAJ8.0A
SMAJ8.0CA
HR
TR
8.0
8.89
10.23
1.0
13.6
29.4
50.0
SMAJ8.5
SMAJ8.5C
HS
TS
8.5
9.44
11.92
1.0
15.9
25.2
20.0
SMAJ8.5A
SMAJ8.5CA
HT
TT
8.5
9.44
10.82
1.0
14.4
27.8
20.0
SMAJ9.0
SMAJ9.0C
HU
TU
9.0
10.0
12.6
1.0
16.9
23.7
10.0
SMAJ9.0A
SMAJ9.0CA
HV
TV
9.0
10.0
11.5
1.0
15.4
26.0
10.0
SMAJ10
SMAJ10C
HW
TW
10
11.1
14.1
1.0
18.8
21.3
5.0
SMAJ10A
SMAJ10CA
HX
TX
10
11.1
12.8
1.0
17.0
23.5
5.0
SMAJ11
SMAJ11C
HY
TY
11
12.2
15.4
1.0
20.1
19.9
5.0
SMAJ11A
SMAJ11CA
HZ
TZ
11
12.2
14.0
1.0
18.2
22.0
5.0
SMAJ12
SMAJ12C
ID
UD
12
13.3
16.9
1.0
22.0
18.2
5.0
SMAJ12A
SMAJ12CA
IE
UE
12
13.3
15.3
1.0
19.9
20.1
5.0
SMAJ13
SMAJ13C
IF
UF
13
14.4
18.2
1.0
23.8
16.8
5.0
SMAJ13A
SMAJ13CA
IG
UG
13
14.4
16.5
1.0
21.5
18.6
5.0
SMAJ14
SMAJ14C
IH
UH
14
15.6
19.8
1.0
25.8
15.5
5.0
SMAJ14A
SMAJ14CA
IK
UK
14
15.6
17.9
1.0
23.2
17.2
5.0
SMAJ15
SMAJ15C
IL
UL
15
16.7
21.1
1.0
26.9
14.9
5.0
SMAJ15A
SMAJ15CA
IM
UM
15
16.7
19.2
1.0
24.4
16.4
5.0
SMAJ16
SMAJ16C
IN
UN
16
17.8
22.6
1.0
28.8
13.9
5.0
SMAJ16A
SMAJ16CA
IP
UP
16
17.8
20.5
1.0
26.0
15.4
5.0
SMAJ17
SMAJ17C
IQ
UQ
17
18.9
23.9
1.0
30.5
13.1
5.0
SMAJ17A
SMAJ17CA
IR
UR
17
18.9
21.7
1.0
27.6
14.5
5.0
SMAJ18
SMAJ18C
IS
US
18
20.0
25.3
1.0
32.2
12.4
5.0
SMAJ18A
SMAJ18CA
IT
UT
18
20.0
23.3
1.0
29.2
13.7
5.0
SMAJ20
SMAJ20C
IU
UU
20
22.2
28.1
1.0
35.8
11.2
5.0
SMAJ20A
SMAJ20CA
IV
UV
20
22.2
25.5
1.0
32.4
12.3
5.0
※ For Bi-directional type having VRWM of 10 Volts and less, the IR limit is double
Page 3
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
DS-121837
2010/06/10
2012/11/21
F
10
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141


同様の部品番号 - SMAJ70C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bytes
SMAJ70C BYTES-SMAJ70C Datasheet
336Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Zibo Seno Electronic En...
SMAJ70C ZSELEC-SMAJ70C Datasheet
298Kb / 5P
   5.0 to 440Volts 400Watts SMD TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
UNIOHM CORPORATION
SMAJ70C UNIOHM-SMAJ70C Datasheet
342Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
First Silicon Co., Ltd
SMAJ70C FS-SMAJ70C Datasheet
191Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMAJ70C SECOS-SMAJ70C Datasheet
455Kb / 4P
   400W Peak Power Surface Mount TVS
More results

同様の説明 - SMAJ70C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Comchip Technology
TV04A5V0-G COMCHIP-TV04A5V0-G Datasheet
161Kb / 4P
   SMD Transient Voltage Suppressor
TV04A5V0 COMCHIP-TV04A5V0 Datasheet
103Kb / 4P
   SMD Transient Voltage Suppressor
TV05A5V0-G COMCHIP-TV05A5V0-G Datasheet
121Kb / 6P
   SMD Transient Voltage Suppressor
TV06B5V0-HF COMCHIP-TV06B5V0-HF Datasheet
130Kb / 6P
   SMD Transient Voltage Suppressor
TV06B5V0 COMCHIP-TV06B5V0 Datasheet
116Kb / 4P
   SMD Transient Voltage Suppressor
logo
Formosa MS
SMCJ5.0 FORMOSA-SMCJ5.0 Datasheet
1Mb / 10P
   SMD Transient Voltage Suppressor
3.0SMCJ5.0 FORMOSA-3.0SMCJ5.0 Datasheet
164Kb / 4P
   SMD Transient Voltage Suppressor
SMBJ5.0 FORMOSA-SMBJ5.0 Datasheet
855Kb / 10P
   SMD Transient Voltage Suppressor
logo
Comchip Technology
TV06B5V0-G COMCHIP-TV06B5V0-G_12 Datasheet
138Kb / 7P
   SMD Transient Voltage Suppressor
TVP06B6V8-G COMCHIP-TVP06B6V8-G Datasheet
117Kb / 5P
   SMD Transient Voltage Suppressor
ATV04A5V0-HF COMCHIP-ATV04A5V0-HF Datasheet
524Kb / 6P
   SMD Transient Voltage Suppressor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com