データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

SMAJ250C データシート(PDF) 9 Page - Formosa MS

部品番号. SMAJ250C
部品情報  SMD Transient Voltage Suppressor
ダウンロード  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  FORMOSA [Formosa MS]
ホームページ  http://www.formosams.com
Logo 

SMAJ250C Datasheet(HTML) 9 Page - Formosa MS

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
0
(
)
3318
"3
*)
%3(
#2+#%(
8
(
#
'312319"918
3,8
0-
./
3
037318

39318
"30(
#,(
#-
12+

39318
"3013,13-
22+
(
3,(
#8
13-,8

-
2423
138


&19"9&18
3
./+
3
(
31(
#8
1(
#3%15'3

39318
"3,-
5+
(
3,8

-
2423


031639318
"3,0-
11+2
71+

(
3 (
8
7(
#1+18
"1)0316
39318
"3,8
0
-

&19% #&18
3
.+
3

(
31+8
031639318
"3
.(
#"8
3
+
/
&3
)
 )
%3(
#2
24/23

*8
1233#'(
#3#8
39318
"381 4 2 9"(
%(
8
:811;<1;

&3
)
 )
%3(
#2"
13"#8%3'(
3


+
+
=>??@AB@CBE@FGHIJFKLM
I
@ALKFAKI
C@FM
N?JFKO@AA@A
K
B
PQRB
KS@HT
UVWXVYZ\]
^_`bcdefg
heijkl
i
dmh^noochffkc
pqrspuv
w
ux
Page 9
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
DS-121837
2010/06/10
2012/11/21
F
10
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn