データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SLD302V-1 データシート(PDF) 7 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

部品番号 SLD302V-1
部品情報  200mW High Power Laser Diode
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROITHNER [Roithner LaserTechnik GmbH]
ホームページ  http://www.roithner-laser.com
Logo ROITHNER - Roithner LaserTechnik GmbH

SLD302V-1 データシート(HTML) 7 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

  SLD302V-1 Datasheet HTML 1Page - Roithner LaserTechnik GmbH SLD302V-1 Datasheet HTML 2Page - Roithner LaserTechnik GmbH SLD302V-1 Datasheet HTML 3Page - Roithner LaserTechnik GmbH SLD302V-1 Datasheet HTML 4Page - Roithner LaserTechnik GmbH SLD302V-1 Datasheet HTML 5Page - Roithner LaserTechnik GmbH SLD302V-1 Datasheet HTML 6Page - Roithner LaserTechnik GmbH SLD302V-1 Datasheet HTML 7Page - Roithner LaserTechnik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
– 7 –
SLD302V
Package Outline
Unit: mm
M-248 (LO-11)
Reference
Slot
1.0
Photo
Diode
2
3
1
Window
Glass
Reference
Plane
LD Chip
φ9.0 – 0.015
0
φ7.7 MAX
φ6.9 MAX
φ3.5
3 –
φ0.45
PCD
φ2.54
∗Optical
Distance = 2.55 ± 0.05
SONY CODE
EIAJ CODE
JEDEC CODE
M-248
PACKAGE MASS
1.2g
Sony Corporation


同様の部品番号 - SLD302V-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
SLD302B SONY-SLD302B Datasheet
63Kb / 7P
   Block-type 200mW High Power Laser Diode
SLD302WT SONY-SLD302WT Datasheet
149Kb / 7P
   200mW HIGH POWER LASER DIODE
SLD302XT SONY-SLD302XT Datasheet
98Kb / 8P
   200mW High Power Laser Diode
More results

同様の説明 - SLD302V-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
SLD302WT SONY-SLD302WT Datasheet
149Kb / 7P
   200mW HIGH POWER LASER DIODE
SLD302XT SONY-SLD302XT Datasheet
98Kb / 8P
   200mW High Power Laser Diode
SLD302B SONY-SLD302B Datasheet
63Kb / 7P
   Block-type 200mW High Power Laser Diode
logo
Sanyo Semicon Device
DL-6140-201 SANYO-DL-6140-201 Datasheet
74Kb / 3P
   High Power Laser Diode
DL-7140-201 SANYO-DL-7140-201 Datasheet
73Kb / 3P
   High Power Laser Diode
logo
Sony Corporation
SLD301XT SONY-SLD301XT Datasheet
98Kb / 8P
   100mW High Power Laser Diode
logo
Roithner LaserTechnik G...
RLT9830MG ROITHNER-RLT9830MG Datasheet
294Kb / 1P
   high power infrared laser diode
RLT1300-20G ROITHNER-RLT1300-20G Datasheet
107Kb / 2P
   high power infrared laser diode
RLT1550-30G ROITHNER-RLT1550-30G Datasheet
54Kb / 1P
   high power infrared laser diode
ADL-63V0BTP ROITHNER-ADL-63V0BTP Datasheet
248Kb / 1P
   high power red laser diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com