データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD8183ARU データシート(PDF) 8 Page - Analog Devices

部品番号 AD8183ARU
部品情報  380 MHz, 25 mA, Triple 2:1 Multiplexers
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8183ARU データシート(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD8183ARU Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8183ARU Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8183ARU Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8183ARU Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8183ARU Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8183ARU Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8183ARU Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8183ARU Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8183ARU Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
REV. 0
AD8183/AD8185
–8–
VO = 2V STEP
RL = 150
0
5
10
15
20
25 30
35 40
5ns/DIV
Figure 27. AD8183 0.1% Settling Time
10ns
SEL
A/B
IN0A AT +1V
IN0B
AT –1V
VOUT
100
90
10
0%
–1.0V
0V
+1.0V
+1.0V
+1.8V
Figure 28. AD8183 Channel-to-Channel Switching Time
10ns
100
90
10
0%
SEL
A/B
–0.05V
0V
+0.05V
+1.0V
+1.8V
Figure 29. AD8183 Channel-to-Channel Switching
Transient (Glitch)
VO = 2V STEP
RL = 150
0
5
10
15
20
25 30
35 40
5ns/DIV
Figure 30. AD8185 0.1% Settling Time
10ns
100
90
10
0%
SEL
A/B
IN0A AT
+0.5V
IN0B AT
–0.5V
VOUT
–1.0V
0V
+1.0V
+1.0V
+1.8V
Figure 31. AD8185 Channel-to-Channel Switching Time
10ns
SEL
A/B
100
90
10
0%
–0.05V
0V
+0.05V
+1.0V
+1.8V
Figure 32. AD8185 Channel-to-Channel Switching
Transient (Glitch)


同様の部品番号 - AD8183ARU

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8183ARU AD-AD8183ARU Datasheet
739Kb / 16P
   380 MHz, 25 mA, Triple 2:1 Multiplexers
REV. 0
AD8183ARU AD-AD8183ARU Datasheet
732Kb / 16P
   380 MHz, 25 mA, Triple 2:1 Multiplexers
REV. 0
AD8183ARU AD-AD8183ARU Datasheet
732Kb / 16P
   380 MHz, 25 mA, Triple 2:1 Multiplexers
REV. 0
AD8183ARU AD-AD8183ARU Datasheet
732Kb / 16P
   380 MHz, 25 mA, Triple 2:1 Multiplexers
REV. 0
AD8183ARUZ AD-AD8183ARUZ Datasheet
732Kb / 16P
   380 MHz, 25 mA, Triple 2:1 Multiplexers
REV. 0
More results

同様の説明 - AD8183ARU

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8183ARUZ-REEL AD-AD8183ARUZ-REEL Datasheet
732Kb / 16P
   380 MHz, 25 mA, Triple 2:1 Multiplexers
REV. 0
AD8183 AD-AD8183 Datasheet
739Kb / 16P
   380 MHz, 25 mA, Triple 2:1 Multiplexers
REV. 0
AD8185 AD-AD8185_15 Datasheet
732Kb / 16P
   380 MHz, 25 mA, Triple 2 1 Multiplexers
REV. 0
AD8183ARUZ AD-AD8183ARUZ Datasheet
732Kb / 16P
   380 MHz, 25 mA, Triple 2:1 Multiplexers
REV. 0
AD8183ARUZ AD-AD8183ARUZ Datasheet
732Kb / 16P
   380 MHz, 25 mA, Triple 2:1 Multiplexers
REV. 0
AD8183 AD-AD8183_15 Datasheet
732Kb / 16P
   Triple 2 1 Multiplexers
REV. 0
AD8183 AD-AD8183_16 Datasheet
282Kb / 12P
   Triple 2:1 Multiplexers
AD8189 AD-AD8189_15 Datasheet
826Kb / 24P
   350 MHz Single-Supply Triple 2:1 Multiplexers
REV. 0
AD8186 AD-AD8186_15 Datasheet
479Kb / 20P
   480 MHz Single-Supply Triple 2 1 Multiplexers
REV. A
AD8188 AD-AD8188_15 Datasheet
826Kb / 24P
   350 MHz Single-Supply Triple 2:1 Multiplexers
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com