データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD8221ARM-REEL データシート(PDF) 7 Page - Analog Devices

部品番号 AD8221ARM-REEL
部品情報  Precision Instrumentation Amplifier
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8221ARM-REEL データシート(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD8221ARM-REEL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8221ARM-REEL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8221ARM-REEL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8221ARM-REEL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8221ARM-REEL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8221ARM-REEL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8221ARM-REEL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8221ARM-REEL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8221ARM-REEL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 24 page
background image
AD8221
Rev. C | Page 7 of 24
Parameter
Conditions
ARM Grade
Unit
Min
Typ
Max
TEMPERATURE RANGE
Specified Performance
−40
+85
°C
Operating Range4
−40
+125
°C
1 Total RTI V
OS = (VOSI) + (VOSO/G).
2 Does not include the effects of external resistor R
G.
3 One input grounded. G = 1.
4 See Typical Performance Characteristics for expected operation between 85°C to 125°C.


同様の部品番号 - AD8221ARM-REEL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8221ARM-REEL AD-AD8221ARM-REEL Datasheet
1Mb / 20P
   Precision Instrumentation Amplifier
REV. A
AD8221ARM-REEL AD-AD8221ARM-REEL Datasheet
708Kb / 24P
   Precision Instrumentation Amplifier
REV. B
AD8221ARM-REEL AD-AD8221ARM-REEL Datasheet
668Kb / 25P
   Precision Instrumentation Amplifier
AD8221ARM-REEL7 AD-AD8221ARM-REEL7 Datasheet
1Mb / 20P
   Precision Instrumentation Amplifier
REV. A
More results

同様の説明 - AD8221ARM-REEL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD624 AD-AD624 Datasheet
691Kb / 15P
   Precision Instrumentation Amplifier
REV. C
logo
Burr-Brown (TI)
INA114AG BURR-BROWN-INA114AG Datasheet
430Kb / 13P
   Precision INSTRUMENTATION AMPLIFIER
logo
Analog Devices
AD624 AD-AD624_16 Datasheet
468Kb / 17P
   Precision Instrumentation Amplifier
logo
Texas Instruments
INA114 TI1-INA114 Datasheet
758Kb / 17P
[Old version datasheet]   Precision INSTRUMENTATION AMPLIFIER
logo
Burr-Brown (TI)
INA115 BURR-BROWN-INA115 Datasheet
211Kb / 11P
   Precision INSTRUMENTATION AMPLIFIER
logo
Analog Devices
AD620MIL AD-AD620MIL_15 Datasheet
1Mb / 4P
   PRECISION INSTRUMENTATION AMPLIFIER
REV. A
AD524SE AD-AD524SE Datasheet
614Kb / 28P
   Precision Instrumentation Amplifier
Rev. F
AD624ADZ AD-AD624ADZ Datasheet
574Kb / 17P
   Precision Instrumentation Amplifier
REV. C
AD8221 AD-AD8221_15 Datasheet
512Kb / 24P
   Precision Instrumentation Amplifier
REV. C
AD524 AD-AD524_16 Datasheet
519Kb / 29P
   Precision Instrumentation Amplifier
AD8221 AD-AD8221_16 Datasheet
668Kb / 25P
   Precision Instrumentation Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com