データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TPME108M004R0018 データシート(PDF) 5 Page - AVX Corporation

部品番号 TPME108M004R0018
部品情報  Tantalum Capacitors Niobium Oxide Capacitors (OxiCapTM)
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AVX [AVX Corporation]
ホームページ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

TPME108M004R0018 データシート(HTML) 5 Page - AVX Corporation

  TPME108M004R0018 Datasheet HTML 1Page - AVX Corporation TPME108M004R0018 Datasheet HTML 2Page - AVX Corporation TPME108M004R0018 Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation TPME108M004R0018 Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation TPME108M004R0018 Datasheet HTML 5Page - AVX Corporation TPME108M004R0018 Datasheet HTML 6Page - AVX Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Tantalum Capacitors
Niobium Oxide Capacitors (OxiCap
TM)
Packaging
Tape and reel packaging for automatic component placement.
Please enter required suffix code, R or S on order.
• Reel
(Unit: mm)
D1
A0
P
P2
P0
D
+ve capacitor orientation
Direction of feed
K
(plastic)
• Carrier Tape
Reel
Size
Tape width
(mm)
AB
C
W
t
180mm (7")
12
180
±2.00 50 min. 13.0±0.50 12.4+1.5/ −0 2.0±0.50
180mm (7")
8
180
±2.00 50 min. 13.0±0.50 8.4+1.5/ −0 2.0±0.50
Tape dimensions comply to EIA 481 A.
Dimensions A0 and B0 of the pocket and the tape thickness, K, are dependent on the components size.
Tape material do not affect component solderability during storage.
Carrier tape thickness < 0.4mm
(Unit: mm)
Code
8mm tape
12mm tape
P
4
±0.1
8
±0.1
G
0.75 min.
0.75 min.
F
3.5
±0.05
5.5
±0.05
E
1.75
±0.1
1.75
±0.1
W
8
±0.3
12
±0.3
P2
2
±0.05
2
±0.05
P0
4
±0.1
4
±0.1
D
1.5
+0.2
−0.0
1.5
+0.2
−0.0
D1
1.0 min.
1.5 min.
• Taping
Series
Case Size
Tape Width
(mm)
P
(mm)
7" Reel
(pcs.)
TAJ
TPS
TPM
TCJ
TLJ
TRJ
THJ
TRM
NOJ
NOS
NOM
NLJ
A
8
4
2000
B
8
4
2000
C
12
8
500
D
12
8
500
E
12
8
400
V
12
8
400
F
12
8
1000
G
8
4
2500
H
8
4
2500
K
8
4
3000
N
8
4
3000
P
8
4
2500
R
8
4
2500
S
8
4
2500
T
8
4
2500
W
12
8
1000
X
12
8
1000
Y
12
8
1000
• Carrier Tape
(Unit: mm)
Series
Case Size
A0
B0
K
TAJ
TPS
TPM
TCJ
TLJ
TRJ
THJ
TRM
NOJ
NOS
NOM
NLJ
A
1.83
±0.1
3.57
±0.1
1.87
±0.1
B
3.15
±0.1
3.77
±0.1
2.22
±0.1
C
3.45
±0.1
6.4
±0.1
2.92
±0.1
D
4.48
±0.1
7.62
±0.1
3.22
±0.1
E
4.5
±0.1
7.5
±0.1
4.5
±0.1
V
6.43
±0.1
7.44
±0.1
3.84
±0.1
F
3.35
±0.1
6.4
±0.1
2.2
±0.1
G
1.83
±0.1
3.57
±0.1
1.65
±0.1
H
3.15
±0.1
3.77
±0.1
1.66
±0.1
K
1.95
±0.1
3.55
±0.1
1.15
±0.1
N
1.60
±0.1
2.30
±0.1
1.10
±0.1
P
1.65
±0.1
2.45
±0.1
1.6
±0.1
R
1.65
±0.1
2.45
±0.1
1.3
±0.1
S
1.95
±0.1
3.55
±0.1
1.3
±0.1
T
3.2
±0.1
3.8
±0.1
1.3
±0.1
W
3.57
±0.1
6.4
±0.1
1.65
±0.1
X
4.67
±0.1
7.62
±0.1
1.65
±0.1
Y
4.67
±0.1
7.62
±0.1
2.15
±0.1


同様の部品番号 - TPME108M004R0018

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AVX Corporation
TPME108M004R0018 AVX-TPME108M004R0018 Datasheet
100Kb / 3P
   Tantalum Ultra Low ESR Capacitor
More results

同様の説明 - TPME108M004R0018

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AVX Corporation
TPSA475K010R1400 AVX-TPSA475K010R1400 Datasheet
102Kb / 5P
   Tantalum and Niobium Oxide Capacitors
NLJ AVX-NLJ Datasheet
189Kb / 4P
   Niobium Oxide Capacitors High CV Consumer Series
NOJ AVX-NOJ Datasheet
185Kb / 7P
   Standard and Low Profile Niobium Oxide Capacitors
NOJA106M006RWJ AVX-NOJA106M006RWJ Datasheet
120Kb / 4P
   Niobium Oxide Capacitor
NOSD107M006R0100V AVX-NOSD107M006R0100V Datasheet
117Kb / 5P
   Niobium Oxide Capacitor
NOM AVX-NOM Datasheet
192Kb / 4P
   Niobium Oxide Capacitor
NOJA156M010RWJ AVX-NOJA156M010RWJ Datasheet
116Kb / 4P
   Niobium Oxide Capacitor
NOJB226M01 AVX-NOJB226M01 Datasheet
115Kb / 4P
   Niobium Oxide Capacitor
NOJD107M006RWJ AVX-NOJD107M006RWJ Datasheet
128Kb / 4P
   Niobium Oxide Capacitor
NOS AVX-NOS Datasheet
208Kb / 7P
   Niobium Oxide Capacitor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com