データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BC847S データシート(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 BC847S
部品情報  NPN Silicon AF Transistor Arrays
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BC847S データシート(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  BC847S Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BC847S Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BC847S Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BC847S Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BC847S Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BC847S Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BC847S Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BC847S Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BC847S Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
2012-04-04
4
BC846S/ BC846U/ BC847S
Electrical Characteristics at TA = 25°C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
AC Characteristics
Transition frequency
IC = 20 mA, VCE = 5 V, f = 100 MHz
fT
-
250
-
MHz
Collector-base capacitance
VCB = 10 V, f = 1 MHz
Ccb
-
0.95
-
pF
Emitter-base capacitance
VEB = 0.5 V, f = 1 MHz
Ceb
-
9
-
Short-circuit input impedance
IC = 2 mA, VCE = 5 V, f = 1 kHz
h11e
-
4.5
-
k
Open-circuit reverse voltage transf. ratio
IC = 2 mA, VCE = 5 V, f = 1 kHz
h12e
-
2
-
10-4
Short-circuit forward current transf. ratio
IC = 2 mA, VCE = 5 V, f = 1 kHz
h21e
-
330
-
-
Open-circuit output admittance
IC = 2 mA, VCE = 5 V, f = 1 kHz
h22e
-
30
-
µS
Noise figure
IC = 200 µA, VCE = 5 V, f = 1 kHz,
∆ f = 200 Hz, RS = 2 kΩ
F
-
-
10
dB


同様の部品番号 - BC847S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Siemens Semiconductor G...
BC847S SIEMENS-BC847S Datasheet
156Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistor Array (For AF input stages and driver applications High current gain)
logo
Diotec Semiconductor
BC847S DIOTEC-BC847S Datasheet
165Kb / 2P
   SMD General Purpose Dual NPN Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC847S INFINEON-BC847S Datasheet
57Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistor Array
Nov-29-2001
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC847S JIANGSU-BC847S Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
logo
Diotec Semiconductor
BC847S DIOTEC-BC847S Datasheet
73Kb / 2P
   Surface mount Si-Epitaxial PlanarTransistors
More results

同様の説明 - BC847S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BC846S INFINEON-BC846S_08 Datasheet
852Kb / 10P
   NPN Silicon AF Transistor Arrays
2008-05-06
BC846PN-E6327 INFINEON-BC846PN-E6327 Datasheet
853Kb / 10P
   NPN/PNP Silicon AF Transistor Arrays
2011-10-05
BC847PNE6327 INFINEON-BC847PNE6327 Datasheet
853Kb / 10P
   NPN/PNP Silicon AF Transistor Arrays
2011-10-05
BC856S INFINEON-BC856S_11 Datasheet
854Kb / 10P
   PNP Silicon AF Transistor Arrays
2011-07-25
BC856S INFINEON-BC856S_08 Datasheet
849Kb / 10P
   PNP Silicon AF Transistor Arrays
2008-01-18
BCP68 INFINEON-BCP68 Datasheet
43Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
Nov-29-2001
BCP68-25 INFINEON-BCP68-25 Datasheet
518Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistor
2008-10-10
SMBTA06 INFINEON-SMBTA06 Datasheet
125Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
Feb-20-2002
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBTA20 SIEMENS-SMBTA20 Datasheet
146Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BC817K-40E6327 INFINEON-BC817K-40E6327 Datasheet
863Kb / 11P
   NPN Silicon AF Transistor
2011-09-19
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com