データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7493TRPBF データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7493TRPBF
部品情報  High frequency DC-DC converte
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7493TRPBF データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF7493TRPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7493TRPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7493TRPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7493TRPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7493TRPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7493TRPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7493TRPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7493TRPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7493TRPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
IRF7493
www.irf.com
3
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
100
3.5V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
3.5V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 150°C
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
5.5V
5.0V
4.5V
4.0V
BOTTOM 3.5V
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
5.5V
5.0V
4.5V
4.0V
BOTTOM 3.5V
3.0
4.0
5.0
6.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.10
1.00
10.00
100.00
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VDS = 25V
20µs PULSE WIDTH
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140 160
TJ , Junction Temperature (°C)
0.5
1.0
1.5
2.0
ID = 9.3A
VGS = 10V


同様の部品番号 - IRF7493TRPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7493 IRF-IRF7493 Datasheet
155Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7493PBF IRF-IRF7493PBF Datasheet
159Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF7493PBF IRF-IRF7493PBF Datasheet
165Kb / 9P
   High frequency DC-DC converters
IRF7493PBF-1 IRF-IRF7493PBF-1 Datasheet
224Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7493PBF-1 IRF-IRF7493PBF-1_15 Datasheet
224Kb / 9P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
More results

同様の説明 - IRF7493TRPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM1530 HMSEMI-HM1530 Datasheet
291Kb / 9P
   3A 380KHz 18V Buck DC to DC Converte
logo
First Silicon Co., Ltd
FAC1534 FS-FAC1534 Datasheet
863Kb / 15P
   2A 380KHz 20V PWM Buck DC/DC Converte
FAC1513 FS-FAC1513 Datasheet
984Kb / 15P
   2A 380KHz 20V PWM Buck DC/DC Converte
logo
International Rectifier
IRFB41N15DPBF IRF-IRFB41N15DPBF_15 Datasheet
343Kb / 13P
   High frequency DC-DC converters
IRFB59N10DPBF IRF-IRFB59N10DPBF_15 Datasheet
233Kb / 12P
   High frequency DC-DC converters
IRFR9N20DPBF IRF-IRFR9N20DPBF_15 Datasheet
231Kb / 11P
   High frequency DC-DC converters
IRFR18N15DPBF IRF-IRFR18N15DPBF_15 Datasheet
226Kb / 11P
   High frequency DC-DC converters
IRF7380PBF IRF-IRF7380PBF_15 Datasheet
232Kb / 8P
   High frequency DC-DC converters
IRF7488PBF IRF-IRF7488PBF_15 Datasheet
156Kb / 9P
   High frequency DC-DC converters
IRF7493PBF IRF-IRF7493PBF_15 Datasheet
165Kb / 9P
   High frequency DC-DC converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com