データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI4410DYPBF データシート(PDF) 6 Page - International Rectifier

部品番号 SI4410DYPBF
部品情報  N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

SI4410DYPBF データシート(HTML) 6 Page - International Rectifier

  SI4410DYPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier SI4410DYPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier SI4410DYPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier SI4410DYPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier SI4410DYPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier SI4410DYPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier SI4410DYPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier SI4410DYPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Si4410DYPbF
6
www.irf.com
Fig 12. Typical On-Resistance Vs. Drain
Current
Fig 13. Typical On-Resistance Vs. Gate
Voltage
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
0.20
010
20
30
40
50
A
I , Drain Current (A)
D
V
= 10V
GS
V
= 4.5V
GS
0.00
0.01
0.02
0.03
34
56
78
9
10
A
GS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
I
= 10A
D
Fig 14. Typical Threshold Voltage Vs.Temperature
1.5
2.0
2.5
3.0
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100 120 140 160
J
T , Junction Temperature (°C)
A
I
=250µA
D
Fig 15. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
25
50
75
100
125
150
0
200
400
600
800
1000
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
4.5A
8.0A
10A


同様の部品番号 - SI4410DYPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
SI4410DYPBF IRF-SI4410DYPBF Datasheet
119Kb / 8P
   HEXFET짰Power MOSFET
SI4410DYPBF IRF-SI4410DYPBF Datasheet
124Kb / 8P
   Simple Drive Requirements
SI4410DYPBF IRF-SI4410DYPBF_15 Datasheet
124Kb / 8P
   Simple Drive Requirements
More results

同様の説明 - SI4410DYPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com