データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ADP151CB-3.3-EVALZ データシート(PDF) 8 Page - Analog Devices

部品番号 ADP151CB-3.3-EVALZ
部品情報  Ultralow Noise, 200 mA, CMOS Linear Regulator
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADP151CB-3.3-EVALZ データシート(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADP151CB-3.3-EVALZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADP151CB-3.3-EVALZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADP151CB-3.3-EVALZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADP151CB-3.3-EVALZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADP151CB-3.3-EVALZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADP151CB-3.3-EVALZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADP151CB-3.3-EVALZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADP151CB-3.3-EVALZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADP151CB-3.3-EVALZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 24 page
background image
ADP151
Data Sheet
Rev. E | Page 8 of 24
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
–50
–25
125
100
75
50
25
0
TEMPERATURE (°C)
VIN = 3.6V
VIN = 3.8V
VIN = 4.2V
VIN = 4.4V
VIN = 4.8V
VIN = 5.5V
Figure 13. Shutdown Current vs. Temperature at Various Input Voltages
120
100
80
60
40
20
0
1
10
100
1000
ILOAD (mA)
Figure 14. Dropout Voltage vs. Load Current
3.40
3.00
3.05
3.10
3.15
3.20
3.25
3.30
3.35
3.10
3.15
3.20
3.25
3.30
3.35
3.40
3.45
3.50
3.55
VIN (V)
IOUT = 1mA
IOUT = 5mA
IOUT = 10mA
IOUT = 50mA
IOUT = 100mA
IOUT = 200mA
Figure 15. Output Voltage vs. Input Voltage (in Dropout)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
3.10
3.55
3.50
3.45
3.40
3.35
3.30
3.25
3.20
3.15
VIN (V)
IOUT = 1mA
IOUT = 5mA
IOUT = 10mA
IOUT = 50mA
IOUT = 100mA
IOUT = 200mA
Figure 16. Ground Current vs. Input Voltage (in Dropout)
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
FREQUENCY (Hz)
200mA
100mA
10mA
1mA
100µA
Figure 17. Power Supply Rejection Ratio vs. Frequency, VOUT = 1.2 V, VIN = 2.2 V
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90
–100
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
FREQUENCY (Hz)
200mA
100mA
10mA
1mA
100µA
Figure 18. Power Supply Rejection Ratio vs. Frequency, VOUT = 2.8 V, VIN = 3.3 V


同様の部品番号 - ADP151CB-3.3-EVALZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
ADP151 AD-ADP151 Datasheet
540Kb / 24P
   Ultralow Noise,200 mA, CMOS Linear Regulator
REV. 0
ADP151 AD-ADP151 Datasheet
574Kb / 24P
   Ultralow Noise, 200 mA, CMOS Linear Regulator
REV. D
ADP151 AD-ADP151 Datasheet
1Mb / 47P
   20V, 200mA, Ultra-Low Noise, Ultra-High PSRR, Linear Regulator
19-101798; Rev 0; 10/23
ADP151ACBZ-1.2-R7 AD-ADP151ACBZ-1.2-R7 Datasheet
540Kb / 24P
   Ultralow Noise,200 mA, CMOS Linear Regulator
REV. 0
ADP151ACBZ-1.2-R7 AD-ADP151ACBZ-1.2-R7 Datasheet
574Kb / 24P
   Ultralow Noise, 200 mA, CMOS Linear Regulator
REV. D
More results

同様の説明 - ADP151CB-3.3-EVALZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
ADP151 AD-ADP151 Datasheet
540Kb / 24P
   Ultralow Noise,200 mA, CMOS Linear Regulator
REV. 0
ADP151_VD AD-ADP151_VD Datasheet
574Kb / 24P
   Ultralow Noise, 200 mA, CMOS Linear Regulator
REV. D
ADM7160 AD-ADM7160 Datasheet
844Kb / 24P
   Ultralow Noise, 200 mA Linear Regulator
REV. 0
ADP150 AD-ADP150 Datasheet
620Kb / 20P
   Ultralow Noise, 150 mA CMOS Linear Regulator
REV. 0
ADP150_VA AD-ADP150_VA Datasheet
580Kb / 20P
   Ultralow Noise, 150 mA CMOS Linear Regulator
REV. A
ADP150 AD-ADP150_13 Datasheet
603Kb / 20P
   Ultralow Noise, 150 mA CMOS Linear Regulator
REV. B
logo
Texas Instruments
LP5907 TI1-LP5907_16 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   Ultralow-Noise, 250-mA Linear Regulator
logo
Analog Devices
ADP7142 AD-ADP7142 Datasheet
1Mb / 23P
   40 V, 200 mA, Low Noise, CMOS LDO Linear Regulator
Rev. H
ADP7118 AD-ADP7118 Datasheet
915Kb / 24P
   20 V, 200 mA, Low Noise, CMOS LDO Linear Regulator
ADP7112 AD-ADP7112 Datasheet
584Kb / 21P
   20 V, 200 mA, Low Noise, CMOS LDO Linear Regulator
Rev. D
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com